công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD40108 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện CD40108
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS 4 x 4 Multiport Register
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

CD40108 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Intersil Corporation

Back Button CD40108 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation CD40108 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation CD40108 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation CD40108 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation CD40108 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation CD40108 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation CD40108 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation CD40108 Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation CD40108 Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 11 page
background image
7-35
CD40108BMS
FIGURE 12. OUTPUT-ENABLE-DELAY-TIMES TEST CIRCUIT AND WAVEFORMS
Chip Dimensions and Pad Layout
Dimensions in parenthesis are in millimeters and are
derived from the basic inch dimensions as indicated.
Grid graduations are in mils (10-3 inch).
METALLIZATION:
Thickness: 11k
Å
− 14kÅ, AL.
PASSIVATION:
10.4kÅ - 15.6k
Å, Silane
BOND PADS:
0.004 inches X 0.004 inches MIN
DIE THICKNESS:
0.0198 inches - 0.0218 inches
CL
ENABLE
P.G. 1
P.G. 2
ENABLE
INPUT
VDD
VSS
VDD
Q
OUTPUTS
50%
50%
90%
10%
90%
10%
VSS
tPLZ
tPZL
tPHZ
tPZH
VOH
VOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
21
22
23
24
15
14
13
D
PULSE
Q
1k
50pF
TO ANY
OUTPUT
GEN. 2
PULSE
GEN. 1
CHAR
TEST VOLTAGE
AT D
AT Q
tPHZ
VDD
VSS
tPZH
VDD
VSS
tPLZ
VSS
VDD
tPZL
VSS
VDD


Số phần tương tự - CD40108

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
CD4010 TI-CD4010 Datasheet
304Kb / 12P
[Old version datasheet]   CMOS HEX BUFFERS/CONVERTERS
logo
Fairchild Semiconductor
CD4010 FAIRCHILD-CD4010 Datasheet
53Kb / 5P
   Hex Buffers (Non-Inverting)
logo
Intersil Corporation
CD40100BMS INTERSIL-CD40100BMS Datasheet
65Kb / 9P
   CMOS 32-Stage Static Left/Right Shift Register
December 1992
CD40101BMS INTERSIL-CD40101BMS Datasheet
105Kb / 8P
   CMOS 9-Bit Parity Generator/Checker
December 1992
logo
Texas Instruments
CD40102B TI-CD40102B Datasheet
572Kb / 14P
[Old version datasheet]   CMOS 8-STAGE PRESETTABLE SYNCHRONOUS DOWN COUNTERS
More results

Mô tả tương tự - CD40108

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
CD40208BMS INTERSIL-CD40208BMS Datasheet
130Kb / 11P
   CMOS 4 x 4 Multiport Register
December 1992
logo
STMicroelectronics
HCC40208B STMICROELECTRONICS-HCC40208B Datasheet
290Kb / 13P
   4 x 4 MULTIPORT REGISTER
HCC40108B STMICROELECTRONICS-HCC40108B Datasheet
328Kb / 14P
   4 x 4 MULTIPORT REGISTER
logo
Hitachi Semiconductor
HM53461 HITACHI-HM53461 Datasheet
781Kb / 13P
   65,536-WORD x 4-BIT MULTIPORT CMOS VIDEO RAM
logo
Motorola, Inc
MC14580B MOTOROLA-MC14580B Datasheet
234Kb / 7P
   4x4 Multiport Register
logo
OKI electronic componet...
MSM514262 OKI-MSM514262 Datasheet
507Kb / 45P
   262,144-Word x 4-Bit Multiport DRAM
MSM514252A OKI-MSM514252A Datasheet
358Kb / 33P
   262,144-Word x 4-Bit Multiport DRAM
logo
Motorola, Inc
SN54LS170 MOTOROLA-SN54LS170 Datasheet
107Kb / 4P
   4 x 4 REGISTER FILE OPEN-COLLECTOR
logo
NXP Semiconductors
74HC670DB PHILIPS-74HC670DB Datasheet
83Kb / 9P
   4 x 4 register file 3-state
December 1990
74F670 PHILIPS-74F670 Datasheet
97Kb / 12P
   4 x 4 register file 3-State
1990 Jul 12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com