công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD22100 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện CD22100
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS 4 x 4 Crosspoint Switch with Control Memory High-Voltage Type (20V Rating)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

CD22100 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Intersil Corporation

Back Button CD22100 Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation CD22100 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation CD22100 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation CD22100 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation CD22100 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation CD22100 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation CD22100 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation CD22100 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation CD22100 Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
4-189
CD22100
Metallization Mask Layout
Test Circuits and Waveforms
FIGURE 1. QUIESCENT CURRENT TEST CIRCUIT
FIGURE 2. INPUT CURRENT TEST CIRCUIT
Dimensions in parenthesis are in millimeters and are derived
from the basic inch dimensions as indicated. Grid graduations
are in mils (10-3 inch).
14
15
16
9
13
12
11
10
1
2
3
4
5
7
6
8
VDD
VDD
IDD
VSS
VSS
14
15
16
9
13
12
11
10
1
2
3
4
5
7
6
8
VDD
VDD
VSS
VSS
II
NOTE:
MEASURE INPUTS
SEQUENTIALLY TO
BOTH VDD AND VSS
CONNECT ALL UNUSED
INPUTS TO EITHER
VDD OR VSS


Số phần tương tự - CD22100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Harris Corporation
CD22100 HARRIS-CD22100 Datasheet
109Kb / 10P
   CMOS 4 x 4 Crosspoint Switch with Control Memory High-Voltage Type (20V Rating)
CD22100E HARRIS-CD22100E Datasheet
109Kb / 10P
   CMOS 4 x 4 Crosspoint Switch with Control Memory High-Voltage Type (20V Rating)
CD22100F HARRIS-CD22100F Datasheet
109Kb / 10P
   CMOS 4 x 4 Crosspoint Switch with Control Memory High-Voltage Type (20V Rating)
More results

Mô tả tương tự - CD22100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Harris Corporation
CD22100 HARRIS-CD22100 Datasheet
109Kb / 10P
   CMOS 4 x 4 Crosspoint Switch with Control Memory High-Voltage Type (20V Rating)
CD22101 HARRIS-CD22101 Datasheet
159Kb / 13P
   CMOS 4 x 4 x 2 Crosspoint Switch with Control Memory
logo
STMicroelectronics
M22100 STMICROELECTRONICS-M22100 Datasheet
265Kb / 13P
   4 X 4 CROSSPOINT SWITCH WITH CONTROL MEMORY
logo
Samsung semiconductor
KT8592 SAMSUNG-KT8592 Datasheet
338Kb / 9P
   4 x 4 CROSSPOINT SWITCH WITH CONTROL MEMORY
logo
STMicroelectronics
M22101 STMICROELECTRONICS-M22101 Datasheet
157Kb / 8P
   WITH CONTROL MEMORY 4 X 4 X 2 CROSSPOINT SWITCHES
logo
NEC
UPD22100 NEC-UPD22100 Datasheet
151Kb / 16P
   CROSSPOINT SWITCH WITH CONTROL MEMORY CMOS IC
logo
STMicroelectronics
M3494 STMICROELECTRONICS-M3494 Datasheet
463Kb / 11P
   CMOS 16 x 8 CROSSPOINT WITH CONTROL MEMORY
logo
Hynix Semiconductor
GM62093A HYNIX-GM62093A Datasheet
87Kb / 6P
   12x8 CROSSPOINT SWITCH WITH CONTROL MEMORY
logo
STMicroelectronics
M22100 STMICROELECTRONICS-M22100_03 Datasheet
300Kb / 10P
   4x4 CROSSPOINT SWITCH WITH CONTROL MEMORY
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M66260FP MITSUBISHI-M66260FP Datasheet
126Kb / 6P
   8 x 4 CROSSPOINT SWITCH with MIXING FUNCTION
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com