công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA3318CD bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện CA3318CD
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Video Speed, 8-Bit, Flash A/D Converter
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

CA3318CD bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Intersil Corporation

Back Button CA3318CD Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation CA3318CD Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation CA3318CD Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation CA3318CD Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation CA3318CD Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation CA3318CD Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation CA3318CD Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation CA3318CD Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation CA3318CD Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
4-19
4.7
µF/10V TANTALUM
+5V (ANALOG SUPPLY)
+4V TO +6.5V
REFERENCE
OPTIONAL CAP
(SEE TEXT)
CLOCK
SOURCE
INPUT SIGNAL
AMPLIFIER/BUFFER
(SEE TEXT)
AD
CA3318
VAA+
3/
4 REF
VREF+
VIN
1/
2 REF
PHASE
CLK
VAA-
VIN
VREF-
CE1
CE2
A
DIGITAL
OUTPUT
BIT 1
BIT 2
BIT 3
BIT 4
BIT 5
BIT 6
BIT 7
BIT 8
OVF
1/
4 REF
VSS
VDD
A
D
4.7
µF
TANTALUM/10V
+5V (DIGITAL SUPPLY)
0.01
µF
+
+
FIGURE 14. TYPICAL CIRCUIT CONFIGURATION FOR THE CA3318 WITH NO LINEARITY ADJUST
SIGNAL
SOURCE
SIGNAL
GROUND
AMP
REF
-
+
ANALOG
SUPPLIES
VAA
SUPPLY
SYSTEM
DIGITAL
GROUND
TO
DIGITAL
SYSTEM
VDD
SUPPLY
VIN
VIN
VREF+
REFERENCE
TAPS
VAA+
VREF-
VAA-
OUTPUT
DRIVERS
VDD
VSS
FIGURE 15. TYPICAL SYSTEM GROUNDING/BYPASSING
10
75
1VP-P
VIDEO
INPUT
75
5pF
NOTE: Ground-planing and tight layout
are extremely important.
14
11
9
3
4
5
12
13
6
8
7
+8V
10
CA3450
390
110
750
10
-4V
0.1
16
21
A/D FLASH
INPUT
0.001
µF
0.001
µF
0V TO -10V
OFFSET SOURCE
RS < 10Ω
FIGURE 16. TYPICAL HIGH BANDWIDTH AMPLIFIER FOR DRIVING THE CA3318
CA3318


Số phần tương tự - CA3318CD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
CA3318CD INTERSIL-CA3318CD Datasheet
282Kb / 12P
   CMOS Video Speed, 8-Bit, Flash A/D Converter
More results

Mô tả tương tự - CA3318CD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
CA3318 INTERSIL-CA3318_02 Datasheet
282Kb / 12P
   CMOS Video Speed, 8-Bit, Flash A/D Converter
logo
Murata Power Solutions ...
ADC-301 MURATA-PS-ADC-301 Datasheet
1Mb / 4P
   8-Bit Video Flash A/D Converter
logo
Sony Corporation
CXD1175AM SONY-CXD1175AM Datasheet
302Kb / 20P
   8-bit 20MSPS Video A/D Converter (CMOS)
logo
Aimtron Technology
AT1175 AIMTRON-AT1175 Datasheet
223Kb / 6P
   8-BIT 20MSPS CMOS VIDEO A/D CONVERTER
logo
ELAN Microelectronics C...
EM19100 EMC-EM19100 Datasheet
104Kb / 6P
   8-BIT 20 MSPS VIDEO A/D CONVERTER (CMOS)
logo
Nippon Precision Circui...
SM6102P NPC-SM6102P Datasheet
189Kb / 6P
   8-bit, Flash A/D Converter
logo
Hitachi Semiconductor
HA19510 HITACHI-HA19510 Datasheet
286Kb / 7P
   HIGH- SPEED, LOW-POWER 8-BIT FLASH D/A CONVERTER
HA19211BP HITACHI-HA19211BP Datasheet
375Kb / 11P
   HIGH SPEED LOW POWER 8 BIT A/D FLASH CONVERTER
logo
Analog Devices
AD9048 AD-AD9048 Datasheet
109Kb / 8P
   Monolithic 8-Bit Video A/D Converter
REV. C
logo
List of Unclassifed Man...
AH8308EC ETC1-AH8308EC Datasheet
209Kb / 3P
   8-Bit RGB video d/a converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com