công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7706BRZ-REEL1 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7706BRZ-REEL1
Giải thích chi tiết về linh kiện  3 V/5 V, 1 mW, 2-/3-Channel
Download  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7706BRZ-REEL1 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button AD7706BRZ-REEL1 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7706BRZ-REEL1 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7706BRZ-REEL1 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7706BRZ-REEL1 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7706BRZ-REEL1 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD7706BRZ-REEL1 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD7706BRZ-REEL1 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD7706BRZ-REEL1 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD7706BRZ-REEL1 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 44 page
background image
AD7705/AD7706
Rev. C | Page 11 of 44
Mnemonic
Pin No.
AD7705
AD7706
Description
14
DIN
DIN
Serial Data Input. Serial data is written to the input shift register on the part. Data from the input shift
register is transferred to the setup register, clock register, or communication register, depending on
the register selection bits of the communication register.
15
VDD
VDD
Supply Voltage. 2.7 V to 5.25 V operation.
16
GND
GND
Ground Reference Point for the AD7705/AD7706 Internal Circuitry.


Số phần tương tự - AD7706BRZ-REEL1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7706BRZ-REEL1 AD-AD7706BRZ-REEL1 Datasheet
401Kb / 44P
   3 V/5 V, 1 mW, 2-/3-Channel, 16-Bit, Sigma-Delta ADCs
REV. C
More results

Mô tả tương tự - AD7706BRZ-REEL1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7706 AD-AD7706_15 Datasheet
395Kb / 44P
   3 V/5 V, 1 mW, 2-/3-Channel
REV. C
AD7705 AD-AD7705_06 Datasheet
401Kb / 44P
   3 V/5 V, 1 mW, 2-/3-Channel, 16-Bit, Sigma-Delta ADCs
REV. C
AD7705 AD-AD7705 Datasheet
264Kb / 32P
   3 V/5 V, 1 mW 2-/3-Channel 16-Bit, Sigma-Delta ADCs
REV. A
AD7707 AD-AD7707 Datasheet
316Kb / 40P
   3 V/5 V, -10 V Input Range, 1 mW 3-Channel 16-Bit, Sigma-Delta ADC
REV. A
ADG774BRZ AD-ADG774BRZ Datasheet
140Kb / 12P
   CMOS 3 V/5 V, Wide Bandwidth Quad 2:1 Mux
REV. C
ADG774BRQZ AD-ADG774BRQZ Datasheet
140Kb / 12P
   CMOS 3 V/5 V, Wide Bandwidth Quad 2:1 Mux
REV. C
ADG774 AD-ADG774 Datasheet
119Kb / 8P
   CMOS 3 V/5 V, Wide Bandwidth Quad 2:1 Mux
REV. 0
AD7822 AD-AD7822_06 Datasheet
525Kb / 28P
   3 V/5 V, 2 MSPS, 8-Bit, 1-/4-/8-Channel Sampling ADCs
REV. C
AD7822 AD-AD7822_15 Datasheet
525Kb / 28P
   3 V/5 V, 2 MSPS, 8-Bit, 1-/4-/8-Channel Sampling ADCs
REV. C
AD7822 AD-AD7822 Datasheet
240Kb / 20P
   3 V/5 V, 2 MSPS, 8-Bit, 1-, 4-, 8-Channel Sampling ADCs
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com