công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7694 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7694
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, 250 kSPS PulSAR
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7694 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  AD7694_15 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD7694_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD7694_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD7694_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD7694_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7694_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7694_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7694_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7694_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
Data Sheet
AD7694
TIMING SPECIFICATIONS
VDD = 4.75 V to 5.25 V; TA = −40°C to +85°C, unless otherwise stated.
Table 4.
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Conversion Time: CNV Rising Edge to Data Available
tCONV
3.2
µs
Time Between Conversions
tCYC
4
µs
SCK Period
tSCK
50
ns
SCK Low Time
tSCKL
20
ns
SCK High Time
tSCKH
20
ns
SCK Falling Edge to Data Remains Valid
tHSDO
5
ns
SCK Falling Edge to Data Valid Delay
tDSDO
20
ns
CNV Low to SDO, D15 MSB Valid
tEN
60
ns
CNV High to SDO High Impedance
tDIS
60
ns
VDD = 2.7 V to 4.75 V; TA = −40°C to +85°C, unless otherwise stated.
Table 5.
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Conversion Time: CNV Rising Edge to Data Available
tCONV
4.66
µs
Time Between Conversions
tCYC
6.66
µs
SCK Period
tSCK
125
ns
SCK Low Time
tSCKL
50
ns
SCK High Time
tSCKH
50
ns
SCK Falling Edge to Data Remains Valid
tHSDO
5
ns
SCK Falling Edge to Data Valid Delay
tDSDO
50
ns
CNV Low to SDO, D15 MSB Valid
tEN
120
ns
CNV High to SDO High Impedance
tDIS
120
ns
Rev. B | Page 5 of 16


Số phần tương tự - AD7694_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7694 AD-AD7694_17 Datasheet
360Kb / 17P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
More results

Mô tả tương tự - AD7694_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7685 AD-AD7685_15 Datasheet
560Kb / 28P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR
REV. D
AD7694 AD-AD7694_05 Datasheet
348Kb / 16P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
REV. A
AD7685 AD-AD7685 Datasheet
542Kb / 29P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
AD7694 AD-AD7694_17 Datasheet
360Kb / 17P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
AD7687 AD-AD7687_15 Datasheet
568Kb / 28P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR
REV. C
AD7694 AD-AD7694 Datasheet
448Kb / 16P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
REV. 0
AD7694ARMZ AD-AD7694ARMZ Datasheet
348Kb / 16P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
REV. A
AD7685BRM AD-AD7685BRM Datasheet
641Kb / 28P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. B
AD7610 AD-AD7610_15 Datasheet
627Kb / 32P
   16-Bit, 250 kSPS, Unipolar/Bipolar Programmable Input PulSAR
REV. A
AD7685BRMZ AD-AD7685BRMZ Datasheet
484Kb / 28P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com