công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7691 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7691
Giải thích chi tiết về linh kiện  18-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7691 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button AD7691_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7691_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7691_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7691_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7691_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7691_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD7691_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD7691_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD7691_15 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 28 page
background image
AD7691
Data Sheet
Rev. D | Page 10 of 28
Figure 13. SNR, SINAD, and ENOB vs. Reference Voltage
Figure 14. SNR vs. Temperature
Figure 15. SINAD vs. Frequency
Figure 16. THD, SFDR vs. Reference Voltage
Figure 17. THD vs. Temperature
Figure 18. THD vs. Frequency
104
86
92
90
88
2.3
5.3
4.7
5.0
REFERENCE VOLTAGE (V)
102
100
98
96
94
14
18
17
16
15
2.6
2.9
3.2
3.5
3.8
4.1
4.4
ENOB
SINAD
SNR
105
100
95
90
85
80
–55
125
TEMPERATURE (°C)
–35
–15
5
25
45
65
85
105
VREF = 5V
VREF = 2.5V
105
70
0
125
FREQUENCY (kHz)
100
95
90
85
80
75
25
50
75
100
VREF = 5V, –1dB
VREF = 2.5V, –10dB
VREF = 2.5V, –1dB
VREF = 5V, –10dB
–105
–135
–125
–130
2.3
5.3
REFERENCE VOLTAGE (V)
2.6
2.9
3.2
3.5
3.8
4.1
4.4
4.7
5.0
–110
–115
–120
THD
SFDR
–90
–130
–55
125
TEMPERATURE (°C)
–35
–15
5
25
45
65
85
105
VREF = 5V
VREF = 2.5V
–100
–110
–120
–60
–130
0
125
FREQUENCY (kHz)
–70
–80
–90
–100
–110
–120
25
50
75
100
VREF = 5V, –1dB
VREF = 2.5V, –10dB
VREF = 2.5V, –1dB
VREF = 5V, –10dB


Số phần tương tự - AD7691_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7691 AD-AD7691_17 Datasheet
921Kb / 29P
   250 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/LFCSP
More results

Mô tả tương tự - AD7691_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7687 AD-AD7687_15 Datasheet
568Kb / 28P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR
REV. C
AD7690 AD-AD7690_15 Datasheet
587Kb / 24P
   18-Bit, 1.5 LSB INL, 400 kSPS PulSAR
REV. C
AD7688 AD-AD7688_15 Datasheet
535Kb / 28P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 500 kSPS PulSAR
REV. B
AD7691 AD-AD7691 Datasheet
898Kb / 28P
   18-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/QFN
REV. 0
AD7687 AD-AD7687 Datasheet
616Kb / 27P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP
AD7687BRMZ AD-AD7687BRMZ Datasheet
469Kb / 28P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR??Differential ADC in MSOP/QFN
REV. B
AD7622 AD-AD7622_15 Datasheet
810Kb / 28P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 2 MSPS PulSAR
REV. 0
AD7688BRMRL7 AD-AD7688BRMRL7 Datasheet
437Kb / 28P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 500 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/QFN
Rev. A
AD7688 AD-AD7688 Datasheet
562Kb / 29P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 500 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/LFCSP
AD7688BRMZ AD-AD7688BRMZ Datasheet
437Kb / 28P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 500 kSPS PulSAR??Differential ADC in MSOP/QFN
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com