công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7691 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7691
Giải thích chi tiết về linh kiện  18-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7691 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button AD7691_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD7691_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD7691_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD7691_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7691_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7691_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7691_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7691_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7691_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 28 page
background image
AD7691
Data Sheet
Rev. D | Page 6 of 28
VDD = 2.3 V to 4.5 V, VIO = 2.3 V to VDD, VREF = VDD, all specifications TMIN to TMAX, unless otherwise noted.1
Table 5.
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Conversion Time: CNV Rising Edge to Data Available
tCONV
0.5
3.7
μs
Acquisition Time
tACQ
1.8
μs
Time Between Conversions
tCYC
5.5
μs
CNV Pulse Width (CS Mode)
tCNVH
10
ns
SCK Period (CS Mode)
tSCK
25
ns
SCK Period (Chain Mode)
tSCK
VIO Above 3 V
29
ns
VIO Above 2.7 V
35
ns
VIO Above 2.3 V
40
ns
SCK Low Time
tSCKL
12
ns
SCK High Time
tSCKH
12
ns
SCK Falling Edge to Data Remains Valid
tHSDO
5
ns
SCK Falling Edge to Data Valid Delay
tDSDO
VIO Above 3 V
24
ns
VIO Above 2.7 V
30
ns
VIO Above 2.3 V
35
ns
CNV or SDI Low to SDO D17 MSB Valid (CS Mode)
tEN
VIO Above 2.7 V
18
ns
VIO Above 2.3 V
22
ns
CNV or SDI High or Last SCK Falling Edge to SDO High Impedance (CS Mode)
tDIS
25
ns
SDI Valid Setup Time from CNV Rising Edge (CS Mode)
tSSDICNV
30
ns
SDI Valid Hold Time from CNV Rising Edge (CS Mode)
tHSDICNV
0
ns
SCK Valid Setup Time from CNV Rising Edge (Chain Mode)
tSSCKCNV
5
ns
SCK Valid Hold Time from CNV Rising Edge (Chain Mode)
tHSCKCNV
8
ns
SDI Valid Setup Time from SCK Falling Edge (Chain Mode)
tSSDISCK
8
ns
SDI Valid Hold Time from SCK Falling Edge (Chain Mode)
tHSDISCK
10
ns
SDI High to SDO High (Chain Mode with Busy Indicator)
tDSDOSDI
36
1 See Figure 3 and Figure 4 for load conditions.
Figure 3. Load Circuit for Digital Interface Timing
Figure 4. Voltage Levels for Timing
500µA
IOL
500µA
IOH
1.4V
TO SDO
CL
50pF
30% VIO
70% VIO
2V OR VIO – 0.5V1
0.8V OR 0.5V2
0.8V OR 0.5V2
2V OR VIO – 0.5V1
tDELAY
tDELAY
12V IF VIO ABOVE 2.5V, VIO – 0.5V IF VIO BELOW 2.5V.
20.8V IF VIO ABOVE 2.5V, 0.5V IF VIO BELOW 2.5V.


Số phần tương tự - AD7691_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7691 AD-AD7691_17 Datasheet
921Kb / 29P
   250 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/LFCSP
More results

Mô tả tương tự - AD7691_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7687 AD-AD7687_15 Datasheet
568Kb / 28P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR
REV. C
AD7690 AD-AD7690_15 Datasheet
587Kb / 24P
   18-Bit, 1.5 LSB INL, 400 kSPS PulSAR
REV. C
AD7688 AD-AD7688_15 Datasheet
535Kb / 28P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 500 kSPS PulSAR
REV. B
AD7691 AD-AD7691 Datasheet
898Kb / 28P
   18-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/QFN
REV. 0
AD7687 AD-AD7687 Datasheet
616Kb / 27P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP
AD7687BRMZ AD-AD7687BRMZ Datasheet
469Kb / 28P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR??Differential ADC in MSOP/QFN
REV. B
AD7622 AD-AD7622_15 Datasheet
810Kb / 28P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 2 MSPS PulSAR
REV. 0
AD7688BRMRL7 AD-AD7688BRMRL7 Datasheet
437Kb / 28P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 500 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/QFN
Rev. A
AD7688 AD-AD7688 Datasheet
562Kb / 29P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 500 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/LFCSP
AD7688BRMZ AD-AD7688BRMZ Datasheet
437Kb / 28P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 500 kSPS PulSAR??Differential ADC in MSOP/QFN
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com