công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7687 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7687
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7687 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button AD7687_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7687_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7687_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7687_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7687_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7687_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD7687_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD7687_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD7687_15 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 28 page
background image
AD7687
Data Sheet
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
CODE
1.5
1.0
0.5
0
–0.5
–1.0
–1.5
0
16384
32768
49152
65535
POSITIVE INL = +0.32LSB
NEGATIVE INL = –0.41LSB
Figure 7. Integral Nonlinearity vs. Code
300000
250000
150000
200000
100000
50000
0
CODE IN HEX
45
46
47
41
42
43
44
0
0
1049
0
0
258680
1391
VDD = REF = 5V
Figure 8. Histogram of a DC Input at the Code Center
FREQUENCY (kHz)
0
–20
–40
–60
–80
–100
–120
–160
–140
–180
0
20
40
60
80
100
120
8192 POINT FFT
VDD = REF = 5V
FS = 250KSPS
FIN = 2.1kHz
SNR = 95.5dB
THD = –118.3dB
2nd HARM = –130dB
3rd HARM = –122.7dB
Figure 9. FFT Plot
CODE
1.5
1.0
0.5
0
–0.5
–1.0
–1.5
0
16384
32768
49152
65535
POSITIVE DNL = +0.27LSB
NEGATIVE DNL = –0.24LSB
Figure 10. Differential Nonlinearity vs. Code
250000
150000
200000
100000
50000
0
CODE IN HEX
49
4A
4C
44
46
47
48
0
45
0
60
30721
18
4B
0
0
200403
29918
VDD = REF = 2.5V
Figure 11. Histogram of a DC Input at the Code Center
FREQUENCY (kHz)
0
–20
–40
–60
–80
–100
–120
–160
–140
–180
0
20
40
60
80
100
120
32768 POINT FFT
VDD = REF = 2.5V
FS = 250KSPS
FIN = 2kHz
SNR = 92.8dB
THD = –115.9dB
2nd HARM = –124dB
3rd HARM = –119dB
Figure 12. FFT Plot
Rev. C | Page 10 of 28


Số phần tương tự - AD7687_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD76871 AD-AD76871 Datasheet
644Kb / 24P
   14-Bit, 500 kSPS PulSAR ADC in MSOP
REV. A
AD76871 AD-AD76871 Datasheet
472Kb / 28P
   18-Bit, 2 MSPS PulSAR 15 mW ADC in LFCSP (QFN)
REV. B
AD7687BCPZ-R2 AD-AD7687BCPZ-R2 Datasheet
616Kb / 27P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP
AD7687BCPZRL7 AD-AD7687BCPZRL7 Datasheet
616Kb / 27P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP
AD7687BRMZ AD-AD7687BRMZ Datasheet
469Kb / 28P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR??Differential ADC in MSOP/QFN
REV. B
More results

Mô tả tương tự - AD7687_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7691 AD-AD7691_15 Datasheet
693Kb / 28P
   18-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR
REV. D
AD7688 AD-AD7688_15 Datasheet
535Kb / 28P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 500 kSPS PulSAR
REV. B
AD7687 AD-AD7687 Datasheet
616Kb / 27P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP
AD7690 AD-AD7690_15 Datasheet
587Kb / 24P
   18-Bit, 1.5 LSB INL, 400 kSPS PulSAR
REV. C
AD7687BRMZ AD-AD7687BRMZ Datasheet
469Kb / 28P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR??Differential ADC in MSOP/QFN
REV. B
AD7622 AD-AD7622_15 Datasheet
810Kb / 28P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 2 MSPS PulSAR
REV. 0
AD7691 AD-AD7691 Datasheet
898Kb / 28P
   18-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/QFN
REV. 0
AD7622BSTZ AD-AD7622BSTZ Datasheet
810Kb / 28P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 2 MSPS PulSAR ADC
REV. 0
AD7688BRMRL7 AD-AD7688BRMRL7 Datasheet
437Kb / 28P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 500 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/QFN
Rev. A
AD7688 AD-AD7688 Datasheet
562Kb / 29P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 500 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/LFCSP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com