công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7686 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7686
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, 500 kSPS PulSAR
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7686 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD7686_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7686_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7686_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7686_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7686_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7686_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7686_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD7686_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD7686_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 28 page
background image
Data Sheet
AD7686
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
CODE
2.0
1.5
1.0
0.5
0
–0.5
–1.0
–1.5
–2.0
0
16384
32768
49152
65535
POSITIVE INL = +0.52LSB
NEGATIVE INL = –0.38LSB
Figure 7. Integral Nonlinearity vs. Code
250000
200000
150000
100000
50000
0
CODE IN HEX
802B
802C
802D
802E
8026
8027
8028
8029
802A
0
0
26
0
0
202719
30770
27583
22
VDD = REF = 5V
Figure 8. Histogram of a DC Input at the Code Center
FREQUENCY (kHz)
120
0
20
40
60
80
100
200 220 240
140 160 180
0
–20
–40
–60
–80
–100
–120
–160
–140
–180
8192 POINT FFT
VDD = REF = 5V
fS = 500kSPS
fIN = 19.99kHz
SNR = 92.8dB
THD = –108.7dB
SECOND HARMONIC = –110.1dB
THIRD HARMONIC = –119.2dB
Figure 9. FFT Plot
CODE
2.0
1.5
1.0
0.5
0
–0.5
–1.0
–1.5
–2.0
0
16384
32768
49152
65535
POSITIVE DNL = +0.35LSB
NEGATIVE DNL = –0.36LSB
Figure 10. Differential Nonlinearity vs. Code
160000
140000
120000
100000
60000
80000
20000
40000
0
CODE IN HEX
802B
8024
8026
8025
8027
8028
8029
802A
0
0
1703
0
0
124164
133575
1678
VDD = REF = 5V
Figure 11. Histogram of a DC Input at the Code Transition
INPUT LEVEL (dB)
0
–10
–8
–6
–4
–2
–120
–105
–108
–111
–114
–117
95
94
93
92
91
90
SNR
THD
Figure 12. SNR and THD vs. Input Level
Rev. C | Page 9 of 28


Số phần tương tự - AD7686_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD76861 AD-AD76861 Datasheet
644Kb / 24P
   14-Bit, 500 kSPS PulSAR ADC in MSOP
REV. A
AD76861 AD-AD76861 Datasheet
472Kb / 28P
   18-Bit, 2 MSPS PulSAR 15 mW ADC in LFCSP (QFN)
REV. B
AD7686BCPZRL AD-AD7686BCPZRL Datasheet
566Kb / 29P
   16-Bit, 500 kSPS PulSAR ADC in MSOP
AD7686BCPZRL1 AD-AD7686BCPZRL1 Datasheet
611Kb / 28P
   16-Bit, 500 kSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. B
AD7686BCPZRL7 AD-AD7686BCPZRL7 Datasheet
566Kb / 29P
   16-Bit, 500 kSPS PulSAR ADC in MSOP
More results

Mô tả tương tự - AD7686_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7699 AD-AD7699 Datasheet
542Kb / 28P
   16-Bit, 8-Channel, 500 kSPS PulSAR ADC
REV. 0
AD7688 AD-AD7688_15 Datasheet
535Kb / 28P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 500 kSPS PulSAR
REV. B
AD7686 AD-AD7686 Datasheet
566Kb / 29P
   16-Bit, 500 kSPS PulSAR ADC in MSOP
AD7685 AD-AD7685_15 Datasheet
560Kb / 28P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR
REV. D
AD7694 AD-AD7694_15 Datasheet
319Kb / 16P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR
REV. B
AD7652 AD-AD7652_15 Datasheet
804Kb / 28P
   16-Bit 500 kSPS PulSAR Unipolar ADC with Reference
REV. 0
AD7652 AD-AD7652 Datasheet
790Kb / 29P
   16-Bit 500 kSPS PulSAR Unipolar ADC with Reference
AD7686BRM AD-AD7686BRM Datasheet
611Kb / 28P
   16-Bit, 500 kSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. B
AD7915 AD-AD7915 Datasheet
561Kb / 26P
   16-Bit, 1 MSPS/500 kSPS Differential PulSAR ADCs
AD7666 AD-AD7666 Datasheet
560Kb / 29P
   16-Bit 500 kSPS PulSAR Unipolar ADC with Reference
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com