công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7685 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7685
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, 250 kSPS PulSAR
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7685 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button AD7685_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7685_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7685_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7685_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7685_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD7685_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD7685_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD7685_15 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD7685_15 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 28 page
background image
Data Sheet
AD7685
REFERENCE VOLTAGE (V)
5.5
2.3
2.7
3.1
3.5
3.9
4.3
4.7
5.1
13
17
16
15
14
100
95
90
85
80
SNR
SINAD
ENOB
Figure 13. SNR, SINAD, and ENOB vs. Reference Voltage
FREQUENCY (kHz)
200
0
50
100
150
100
95
90
85
80
75
70
VREF = 5V, –1dB
VREF = 2.5V, –1dB
VREF = 5V, –10dB
Figure 14. SINAD vs. Frequency
TEMPERATURE (°C)
125
–55
–35
–15
5
25
45
65
85
105
100
95
90
85
80
75
70
VREF = 5V
VREF = 2.5V
Figure 15. SNR vs. Temperature
REFERENCE VOLTAGE (V)
5.5
2.3
2.7
3.1
3.5
3.9
4.3
4.7
5.1
–90
–95
–100
–105
–110
–115
–120
–125
–130
SFDR
THD
Figure 16. THD, SFDR vs. Reference Voltage
FREQUENCY (kHz)
200
0
50
100
150
–60
–70
–80
–90
–100
–110
–120
VREF = 2.5V, –1dB
VREF = 5V, –1dB
VREF = 5V, –10dB
Figure 17. THD vs. Frequency
TEMPERATURE (°C)
125
–55
–35
–15
5
25
45
65
85
105
–90
–100
–110
–120
–130
VREF = 2.5V
VREF = 5V
Figure 18. THD vs. Temperature
Rev. D | Page 11 of 28


Số phần tương tự - AD7685_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD76851 AD-AD76851 Datasheet
644Kb / 24P
   14-Bit, 500 kSPS PulSAR ADC in MSOP
REV. A
AD76851 AD-AD76851 Datasheet
472Kb / 28P
   18-Bit, 2 MSPS PulSAR 15 mW ADC in LFCSP (QFN)
REV. B
AD7685ACPZRL AD-AD7685ACPZRL Datasheet
484Kb / 28P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. C
AD7685ACPZRL AD-AD7685ACPZRL Datasheet
542Kb / 29P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
AD7685ACPZRL7 AD-AD7685ACPZRL7 Datasheet
484Kb / 28P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. C
More results

Mô tả tương tự - AD7685_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7694 AD-AD7694_15 Datasheet
319Kb / 16P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR
REV. B
AD7694 AD-AD7694_05 Datasheet
348Kb / 16P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
REV. A
AD7685 AD-AD7685 Datasheet
542Kb / 29P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
AD7694 AD-AD7694_17 Datasheet
360Kb / 17P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
AD7687 AD-AD7687_15 Datasheet
568Kb / 28P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR
REV. C
AD7694 AD-AD7694 Datasheet
448Kb / 16P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
REV. 0
AD7694ARMZ AD-AD7694ARMZ Datasheet
348Kb / 16P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
REV. A
AD7685BRM AD-AD7685BRM Datasheet
641Kb / 28P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. B
AD7610 AD-AD7610_15 Datasheet
627Kb / 32P
   16-Bit, 250 kSPS, Unipolar/Bipolar Programmable Input PulSAR
REV. A
AD7685BRMZ AD-AD7685BRMZ Datasheet
484Kb / 28P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com