công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA3193AE bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện CA3193AE
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.2MHz, BiCMOS Precision Operational Amplifiers
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

CA3193AE bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Intersil Corporation

Back Button CA3193AE Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation CA3193AE Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation CA3193AE Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation CA3193AE Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation CA3193AE Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation CA3193AE Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation CA3193AE Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation CA3193AE Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation CA3193AE Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
69
FIGURE 20. OPEN LOOP GAIN vs TEMPERATURE
FIGURE 21.
FIGURE 22. MAXIMUM UNDISTORTED OUTPUT VOLTAGE vs
FREQUENCY
FIGURE 23. OUTPUT VOLTAGE SWING CAPABILITY AND
COMMON MODE INPUT VOLTAGE vs SUPPLY
VOLTAGE
Typical Performance Curves (Continued)
CA3193 (0oC to 70oC)
CA3193A (-25oC to 85oC)
140
130
120
110
100
-50050
100
150
TEMPERATURE (oC)
VICR
VOUT
4
3
1
-1
-2
04
8
12
16
SUPPLY VOLTAGE (
±V)
0
2
20
24
28
TA = 25
oC, UPPER SUPPLY VOLTAGE
FOR CA3193A AND CA3193 IS
±18V
40
35
25
15
10
1101
102
FREQUENCY (Hz)
20
30
103
104
105
5
0
TA = 25
oC
RL = 2K
V+ = 15V
V- = -15V
VICR
VOUT
1
0
-2
-4
-5
04
8
12
16
SUPPLY VOLTAGE (
±V)
-3
-1
20
24
28
CA3193, CA3193A


Số phần tương tự - CA3193AE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
CA3194 INTERSIL-CA3194 Datasheet
98Kb / 9P
   Single Chip PAL Luminance/Chroma Processor
May 1997
CA3194E INTERSIL-CA3194E Datasheet
98Kb / 9P
   Single Chip PAL Luminance/Chroma Processor
May 1997
More results

Mô tả tương tự - CA3193AE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
OP07CP TGS-OP07CP Datasheet
359Kb / 5P
   PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Motorola, Inc
LM11C MOTOROLA-LM11C Datasheet
359Kb / 6P
   Precision Operational Amplifiers
logo
Linear Dimensions Semic...
LND-OP28 LINEAR_DIMENSIONS-LND-OP28 Datasheet
151Kb / 1P
   Dual 5A, 44V, BiCMOS Operational Amplifiers
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
OP07 TGS-OP07 Datasheet
359Kb / 5P
   PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Texas Instruments
OP07C TI-OP07C_06 Datasheet
264Kb / 11P
[Old version datasheet]   PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
OP07CDR TGS-OP07CDR Datasheet
359Kb / 5P
   PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Texas Instruments
OP07C TI-OP07C Datasheet
133Kb / 7P
[Old version datasheet]   PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
OP07C TI1-OP07C Datasheet
927Kb / 21P
[Old version datasheet]   Precision Operational Amplifiers
logo
Burr-Brown (TI)
OPA277 BURR-BROWN-OPA277_05 Datasheet
921Kb / 25P
   High Precision OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Raytheon Company
RC4277 RAYTHEON-RC4277 Datasheet
198Kb / 6P
   Dual Precision Operational Amplifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com