công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA3160E bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện CA3160E
Giải thích chi tiết về linh kiện  4MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/CMOS Output
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

CA3160E bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Intersil Corporation

Back Button CA3160E Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation CA3160E Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation CA3160E Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation CA3160E Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation CA3160E Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation CA3160E Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation CA3160E Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation CA3160E Datasheet HTML 13Page - Intersil Corporation CA3160E Datasheet HTML 14Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 17 page
background image
10
Function Generator
A function generator having a wide tuning range is shown in
Figure 9. The adjustment range, in excess of 1,000,000/1, is
accomplished by a single potentiometer. Three operational
amplifiers are utilized: a CA3160 as a voltage follower, a
CA3080 as a high speed comparator, and a second
CA3080A as a programmable current source. Three variable
capacitors C1, C2, and C3 shape the triangular signal
between 500kHz and 1MHz. Capacitors C4, C5, and the
trimmer potentiometer in series with C5 maintain essentially
constant (+10%) amplitude up to 1MHz.
5
4
1
6
7
8
+
-
CA3160
2
3
1
2
3
40V INPUT
+
2.4k
1W
100
µF
25V
CA3086
+
-
+
-
2.2k
5
µF
10
11
2
1
93
5
7
64
12
14
13
0.2
µF
TURN
ON
DELAY
100k
1.5k
1W
1k
62k
-
2N6385
POWER DARLINGTON
SHORT-CIRCUIT CURRENT
LIMIT ADJUSTMENT
1
10k
1k
2N2102
1N914
56pF
43k
10k
-
+
OUTPUT
0V TO 35V
AT 1A
10k
4.7k
0.01
µF
8.2k
100
µF
100k
50k
2k
-
Hum and Noise Output <250
µVRMS; Regulation (No Load to Full Load) <0.005%; Input Regulation <0.01%/V
FIGURE 6. VOLTAGE REGULATOR CIRCUIT (0.1V TO 35V AT 1A)
1k
2N2102
8
4
7
+
-
MULTI-
3
R5
VIBRATOR
CA3130
2
6
+
-
COMPARATOR
CA3160
3
4
1
2
7
6
+15V
100K
R6
100K
C1
500pF
D1
D2
0.1
µF
R1
182K
100K
10K
fO
EAVG = V T2/T1
R3
1M
0.01
µF
1M
R2
10K
VCO CONTROL VOLTAGE (VI)
(0V - 10V)
(SENSITIVITY = 1kHz/V)
C2
0.01
µF
D1 - D5 = 1N914
R4
R7
100K
0.01
µF
D5
T2
T3
V
T1
+15V
+15V
D3
D4
FIGURE 7. VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR
3K
5
CA3160, CA3160A


Số phần tương tự - CA3160E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
CA3160E INTERSIL-CA3160E Datasheet
661Kb / 18P
   4MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/CMOS Output
More results

Mô tả tương tự - CA3160E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
CA3160 INTERSIL-CA3160_04 Datasheet
661Kb / 18P
   4MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/CMOS Output
logo
Renesas Technology Corp
CA3260 RENESAS-CA3260 Datasheet
289Kb / 4P
   4MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/CMOS Output
logo
Intersil Corporation
CA3260 INTERSIL-CA3260 Datasheet
148Kb / 4P
   4MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/CMOS Output
CA3260 INTERSIL-CA3260_06 Datasheet
140Kb / 3P
   4MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/CMOS Output
CA5160 INTERSIL-CA5160_03 Datasheet
653Kb / 19P
   4MHz, BiMOS Microprocessor Operational Amplifier with MOSFET Input/CMOS Output
CA5160 INTERSIL-CA5160 Datasheet
910Kb / 18P
   4MHz, BiMOS Microprocessor Operational Amplifiers with MOSFET Input/CMOS Output
September 1998
CA3130 INTERSIL-CA3130 Datasheet
654Kb / 15P
   15MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/CMOS Output
September 1998
HCA10014 INTERSIL-HCA10014 Datasheet
521Kb / 17P
   15MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/CMOS Output
August 1999
CA3130 INTERSIL-CA3130_05 Datasheet
935Kb / 17P
   15MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/CMOS Output
logo
Renesas Technology Corp
CA3130 RENESAS-CA3130 Datasheet
1Mb / 17P
   15MHz, BiMOS Operational Amplifier with MOSFET Input/CMOS Output
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com