công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SA1035-S-HF bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

tên linh kiện 2SA1035-S-HF
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SA1035-S-HF bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  2SA1035-S-HF Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SA1035-S-HF Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SA1035-S-HF Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
3
Transistors
Typical Characterisitics
–1
–3
–10
–30
–100
0
160
120
40
100
140
80
20
60
IC=–1mA
GV=80dB
Function=FLAT
4.7kΩ
Rg=100kΩ
22kΩ
Collector to emitter voltage VCE (V)
– 0.01
– 0.03
– 0.1
– 0.3
–1
0
160
120
40
100
140
80
20
60
VCE=–10V
GV=80dB
Function=FLAT
4.7kΩ
Rg=100kΩ
22kΩ
Collector current IC (mA)
– 0.01
– 0.03
– 0.1
– 0.3
–1
0
300
240
120
180
60
VCE=–10V
GV=80dB
Function=RIAA
4.7kΩ
Rg=100kΩ
22kΩ
Collector current IC (mA)
1
3
10
30
100
0
160
120
40
100
140
80
20
60
VCE=–10V
GV=80dB
Function=FLAT
– 0.1mA
IC=–1mA
– 0.5mA
Signal source resistance Rg (kΩ)
1
3
10
30
100
0
300
240
120
180
60
– 0.1mA
IC=–1mA
– 0.5mA
VCE=–10V
GV=80dB
Function=RIAA
Signal source resistance Rg (kΩ)
–1
–3
–10
–30
–100
0
300
240
120
180
60
IC=–1mA
GV=80dB
Function=RIAA
4.7kΩ
Rg=100kΩ
22kΩ
Collector to emitter voltage VCE (V)
NV — VCE
NV — VCE
NV — IC
NV — IC
NV — Rg
NV — Rg
PNP Transistors
2SA1035-HF


Số phần tương tự - 2SA1035-S-HF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SA1035-S KEXIN-2SA1035-S Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
More results

Mô tả tương tự - 2SA1035-S-HF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PEMB10_PUMB10 PHILIPS-PEMB10_PUMB10_15 Datasheet
626Kb / 15P
   PNP/PNP resistor-equipped transistors; PNP/PNP resistor-equipped transistors;
Rev. 3-3 January 2012
logo
Weitron Technology
2N5401 WEITRON-2N5401 Datasheet
720Kb / 4P
   PNP Transistors
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SB1026-HF KEXIN-2SB1026-HF_15 Datasheet
951Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1027 KEXIN-2SB1027_15 Datasheet
893Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1027-HF KEXIN-2SB1027-HF_15 Datasheet
896Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1070 KEXIN-2SB1070_15 Datasheet
1,002Kb / 2P
   PNP Transistors
2SB1115-HF KEXIN-2SB1115-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1118 KEXIN-2SB1118_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1120 KEXIN-2SB1120_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1174 KEXIN-2SB1174_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1176 KEXIN-2SB1176_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com