công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUZ41A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện BUZ41A
Giải thích chi tiết về linh kiện  4.5A, 500V, 1.500 Ohm, N-Channel Power MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

BUZ41A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Intersil Corporation

  BUZ41A Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation BUZ41A Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation BUZ41A Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation BUZ41A Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation BUZ41A Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
4
FIGURE 6. TRANSFER CHARACTERISTICS
FIGURE 7. DRAIN TO SOURCE ON RESISTANCE vs GATE
VOLTAGE AND DRAIN CURRENT
FIGURE 8. DRAIN TO SOURCE ON RESISTANCE vs
JUNCTION TEMPERATURE
FIGURE 9. GATE THRESHOLD VOLTAGE vs JUNCTION
TEMPERATURE
FIGURE 10. CAPACITANCE vs DRAIN TO SOURCE VOLTAGE
FIGURE 11. TRANSCONDUCTANCE vs DRAIN CURRENT
Typical Performance Curves Unless Otherwise Specified (Continued)
05
10
VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
7
6
5
4
3
2
1
0
PULSE DURATION = 80
µs
VDS = 25V
TJ = 25
oC
6
5
4
3
2
1
0
0246810
ID, DRAIN CURRENT (A)
PULSE DURATION = 80
µs
VGS = 5V
5.5V
6V
6.5V
8V
9V
7.5V
7V
10V
20V
-50
0
50
100
150
4
3
2
1
0
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
ID = 2.5A
VGS = 10V
PULSE DURATION = 80
µs
-50
0
50
100
150
4
3
2
1
0
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
VDS = VGS, ID = 1mA
0
102030
40
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
101
100
10-1
10-2
VGS = 0, f = 1MHz
CISS
COSS
CRSS
VGS = 0V, f = 1MHz
CISS = CGS + CGD
CRSS = CGD
COSS ≈ CDS + CGD
5
4
3
2
1
0
01234567
ID, DRAIN CURRENT (A)
PULSE DURATION = 80
µs
VDS = 25V
TJ = 25
oC
BUZ41A


Số phần tương tự - BUZ41A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ41A SIEMENS-BUZ41A Datasheet
177Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated)
logo
Harris Corporation
BUZ41A HARRIS-BUZ41A Datasheet
45Kb / 5P
   4.5A, 500V, 1.500 Ohm, N-Channel Power MOSFET
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BUZ41A NJSEMI-BUZ41A Datasheet
105Kb / 4P
   Enhancement mode
logo
Inchange Semiconductor ...
BUZ41A ISC-BUZ41A Datasheet
66Kb / 2P
   SOA is Power Dissipation Limited
More results

Mô tả tương tự - BUZ41A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
IRF830 INTERSIL-IRF830 Datasheet
56Kb / 7P
   4.5A, 500V, 1.500 Ohm, N-Channel Power MOSFET
logo
Harris Corporation
BUZ41A HARRIS-BUZ41A Datasheet
45Kb / 5P
   4.5A, 500V, 1.500 Ohm, N-Channel Power MOSFET
logo
Intersil Corporation
IRF430 INTERSIL-IRF430 Datasheet
56Kb / 7P
   4.5A, 500V, 1.500 Ohm, N-Channel Power MOSFET
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRF430 NJSEMI-IRF430 Datasheet
153Kb / 3P
   4.5A, 500V, 1.500 Ohm, N-Channel Power MOSFET
logo
Intersil Corporation
BUZ60B INTERSIL-BUZ60B Datasheet
42Kb / 5P
   4.5A, 400V, 1.500 Ohm, N-Channel Power MOSFET
October 1998
IRFF430 INTERSIL-IRFF430 Datasheet
325Kb / 7P
   2.75A, 500V, 1.500 Ohm, N-Channel Power MOSFET
logo
First Components Intern...
IRF830 FCI-IRF830 Datasheet
259Kb / 5P
   4.5A 500V N CHANNEL POWER MOSFET
IRF830FP FCI-IRF830FP Datasheet
405Kb / 5P
   4.5A 500V N CHANNEL POWER MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
2N6784 FAIRCHILD-2N6784 Datasheet
90Kb / 7P
   2.25A, 200V, 1.500 Ohm, N-Channel Power MOSFET
logo
Tak Cheong Electronics ...
TFF830 TAK_CHEONG-TFF830 Datasheet
310Kb / 7P
   N-Channel Power MOSFET 4.5A, 500V, 1.50廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com