công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSAD200-16 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện MSAD200-16
Giải thích chi tiết về linh kiện  Glass Passivated Rectifier Diode Modules
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

MSAD200-16 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  MSAD200-16 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers MSAD200-16 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers MSAD200-16 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
MSCD200
Document Number: MSCD200
www.
Aug.31, 2010
2
smsemi.com
Performance Curves
350
Fig3. Transient thermal impedance
Fig4. Max Non-Repetitive Forward Surge
Current
Zth(j-C)
0.001
0.01
0.1
1.0
10
S 100
1
10
cycles 100
50HZ
Fig1. Power dissipation
Fig2.Forward Current Derating Curve
0 ID
140
A
280
W
175
Pvtot
0
0
Tc
50
100
℃ 150
DC
sin.180
rec.120
rec.60
rec.30
DC
sin.180
rec.120
rec.60
rec.30
Fig5. Forward Characteristics
0
VF
0.5
1.0
1.5
V 2.0
25℃
- - -125℃
0.3
℃/ W
0.15
0
8000
A
4000
0
250
A
200
150
100
50
ID
0
400
A
300
200
100
IF
0
typ.
max.


Số phần tương tự - MSAD200-16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
MSAD200-16 MICROSEMI-MSAD200-16 Datasheet
142Kb / 3P
   Glass Passivated Rectifier Diode Modules
More results

Mô tả tương tự - MSAD200-16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Yangzhou yangjie electr...
MD70C08D1 YANGJIE-MD70C08D1 Datasheet
123Kb / 3P
   Glass Passivated Rectifier Diode Modules Diode Modules
MD60C08D1 YANGJIE-MD60C08D1 Datasheet
123Kb / 3P
   Glass Passivated Rectifier Diode Modules Diode Modules
MD100C08D1 YANGJIE-MD100C08D1 Datasheet
123Kb / 3P
   Glass Passivated Rectifier Diode Modules Diode Modules
MD165C08D2 YANGJIE-MD165C08D2 Datasheet
140Kb / 3P
   Glass Passivated Rectifier Diode Modules Diode Modules
MD36C08D1 YANGJIE-MD36C08D1 Datasheet
123Kb / 3P
   Glass Passivated Rectifier Diode Modules Diode Modules
logo
List of Unclassifed Man...
MSCD36B ETC2-MSCD36B Datasheet
155Kb / 3P
   Glass Passivated Rectifier Diode Modules
logo
Microsemi Corporation
MSKD200-16 MICROSEMI-MSKD200-16 Datasheet
142Kb / 3P
   Glass Passivated Rectifier Diode Modules
logo
Shanghai Leiditech Elec...
MD60C18J1 LEIDITECH-MD60C18J1 Datasheet
340Kb / 3P
   Glass Passivated Rectifier Diode Modules
MD165C18J2 LEIDITECH-MD165C18J2 Datasheet
321Kb / 3P
   Glass Passivated Rectifier Diode Modules
logo
Jiangsu APT Semiconduct...
MD36C18D1 APTSEMI-MD36C18D1 Datasheet
89Kb / 3P
   Glass Passivated Rectifier Diode Modules
MD60C18D1 APTSEMI-MD60C18D1 Datasheet
89Kb / 3P
   Glass Passivated Rectifier Diode Modules
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com