công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7147 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7147
Giải thích chi tiết về linh kiện  CapTouch Programmable Controller for Single-Electrode Capacitance Sensors
Download  73 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7147 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD7147_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD7147_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7147_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7147_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7147_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7147_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7147_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7147_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD7147_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 73 page
background image
Data Sheet
AD7147
Rev. D | Page 7 of 72
I2C TIMING SPECIFICATIONS (AD7147-1)
TA = −40°C to +85°C, sample tested at 25°C to ensure compliance. VDRIVE = 1.65 V to 3.6 V, and VCC = 2.6 V to 3.6 V, unless otherwise
noted. All input signals timed from a voltage level of 1.6 V.
Table 5. I2C Timing Specifications1
Parameter
Limit
Unit
Description
fSCLK
400
kHz max
t1
0.6
μs min
Start condition hold time, tHD; STA
t2
1.3
μs min
Clock low period, tLOW
t3
0.6
μs min
Clock high period, tHIGH
t4
100
ns min
Data setup time, tSU; DAT
t5
300
ns min
Data hold time, tHD; DAT
t6
0.6
μs min
Stop condition setup time, tSU; STO
t7
0.6
μs min
Start condition setup time, tSU; STA
t8
1.3
μs min
Bus-free time between stop and start conditions, tBUF
tR
300
ns max
Clock/data rise time
tF
300
ns max
Clock/data fall time
1 Guaranteed by design, not production tested.
I2C Timing Diagram
SCLK
SDA
tR
tF
t2
t5
t1
t3
t4
STOP START
STOP
START
t7
t6
t1
t8
Figure 3. I2C Detailed Timing Diagram
200µA
IOL
200µA
IOH
1.6V
TO OUTPUT
PIN
CL
50pF
Figure 4. Load Circuit for Digital Output Timing Specifications


Số phần tương tự - AD7147_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7147 AD-AD7147_17 Datasheet
1Mb / 71P
   CapTouch Programmable Controller
More results

Mô tả tương tự - AD7147_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7147 AD-AD7147 Datasheet
1Mb / 68P
   CapTouch??Programmable Controller for Single-Electrode Capacitance Sensors
REV. 0
AD7148 AD-AD7148 Datasheet
1Mb / 56P
   Programmable Touch Controller for Single Electrode Capacitance Sensors
REV. 0
AD7147 AD-AD7147_17 Datasheet
1Mb / 71P
   CapTouch Programmable Controller
AD7147A AD-AD7147A Datasheet
699Kb / 69P
   CapTouch Programmable Controller
AD7142 AD-AD7142_15 Datasheet
958Kb / 73P
   Programmable Controller for Capacitance Touch Sensors
REV. A
AD7142 AD-AD7142_17 Datasheet
1Mb / 70P
   Programmable Controller for Capacitance Touch Sensors
AD7143 AD-AD7143 Datasheet
1,006Kb / 56P
   Programmable Controller for Capacitance Touch Sensors
REV. 0
AD7143 AD-AD7143_17 Datasheet
589Kb / 57P
   Programmable Controller for Capacitance Touch Sensors
AD7143 AD-AD7143_15 Datasheet
784Kb / 57P
   Programmable Controller for Capacitance Touch Sensors
REV. 0
AD7142ACPZ-500RL7 AD-AD7142ACPZ-500RL7 Datasheet
844Kb / 73P
   Programmable Controller for Capacitance Touch Sensors
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com