công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD6121 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD6121
Giải thích chi tiết về linh kiện  CDMA 3 V Receiver IF Subsystem with Integrated Voltage Regulator
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD6121 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  AD6121_15 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD6121_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD6121_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD6121_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD6121_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD6121_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD6121_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD6121_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD6121_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
AD6121
–5–
REV. B
Test Figures
RF
SOURCE
1:8
909
110
110
10nF
1k
453
205
4:1
TO
SPECTRUM
ANALYZER
CDMAIPP
CDMAIPN
IFOPP
INDUCTOR CHOSEN FOR PEAK RESPONSE
AT THE TEST FREQUENCY (SEE TEXT)
IFOPN
AD6121
10nF
10nF
10nF
453
a. CDMA Input Port Characterization Impedance Match
50
10nF
IFOPP
IFOPN
AD6121
FMIPP
FMIPN
10nF
453
RF
SOURCE
b. FM Input Port Characterization Impedance Match
Figure 1. Quadrature Modulator Characterization Input and Output Impedance Matches
I CHANNEL
AD830
+15V
0.1 F
–15V
OUT
Y2
Y1
X2
X1
A=1
50
V–1
V–1
VP
VN
0.1 F
10nF
205
453
453
Q CHANNEL
LO
SOURCE
10nF
RF
SOURCE
10nF
10nF
1:4
ALL SIGNAL PATHS MUST BE EQUAL
LENGTHS FOR I/Q MEASUREMENTS
AD830
+15V
0.1 F
–15V
OUT
Y2
Y1
X2
X1
A=1
50
V–1
VP
VN
0.1 F
V–1
DEMIPP
DEMIPN
IOPP
IOPN
AD6121
QUADRATURE
DEMODULATOR
LOIPP
LOIPN
QOPP
QOPN
Figure 2. IF Amplifier Characterization Input and Output Impedance Matches
R&S FSEA
SPECTRUM
ANALYZER
RF INPUT
R & S
SMT03
RF
HP34970A
DATA ACQUISITION
& SWITCH CONTROL
ALL DC MEASUREMENT
AND CONTROL SIGNALS
SYNC
REFERENCE
SYNC
REFERENCE
50
TERMINATOR
HP8508A
VECTOR
VOLTMETER
CH1
CH2
R & S
SMT03
RF
R & S
SMT03
RF
IF OUT
CDMA
IN
FM IN
DEMOD
IN
LO
INPUT
I CHANNEL
Q CHANNEL
DC I/O
AD6121
HPE3610
POWER SUPPLY
Figure 3. General Test Set


Số phần tương tự - AD6121_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD6122 AD-AD6122 Datasheet
250Kb / 20P
   CDMA 3 V Transmitter IF Subsystem with Integrated Voltage Regulator
AD6122 AD-AD6122_15 Datasheet
903Kb / 20P
   CDMA 3 V Transmitter IF Subsystem with Integrated Voltage Regulator
REV. B
AD612 AD-AD612_15 Datasheet
2Mb / 6P
   Self-Contained HighPerformance
More results

Mô tả tương tự - AD6121_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD6122 AD-AD6122_15 Datasheet
903Kb / 20P
   CDMA 3 V Transmitter IF Subsystem with Integrated Voltage Regulator
REV. B
AD6122 AD-AD6122 Datasheet
250Kb / 20P
   CDMA 3 V Transmitter IF Subsystem with Integrated Voltage Regulator
AD6459 AD-AD6459 Datasheet
314Kb / 12P
   GSM 3 V Receiver IF Subsystem
REV. 0
AD6458 AD-AD6458 Datasheet
268Kb / 12P
   GSM 3 V Receiver IF Subsystem
REV. 0
AD61009 AD-AD61009_15 Datasheet
262Kb / 24P
   Low Power Mixer 3 V Receiver IF Subsystem
REV. 0
AD61009 AD-AD61009 Datasheet
261Kb / 24P
   Low Power Mixer 3 V Receiver IF Subsystem
REV. 0
AD607 AD-AD607_15 Datasheet
1Mb / 24P
   Low Power Mixer 3 V Receiver IF Subsystem
REV. C
AD607ARSZ AD-AD607ARSZ Datasheet
1Mb / 24P
   Low Power Mixer 3 V Receiver IF Subsystem
REV. C
AD6676 AD-AD6676 Datasheet
2Mb / 90P
   Wideband IF Receiver Subsystem
AD6676 AD-AD6676_17 Datasheet
1Mb / 90P
   Wideband IF Receiver Subsystem
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com