công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5725 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5725
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad, 12-Bit, Parallel Input, Unipolar/Bipolar, Voltage Output DAC
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5725 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button AD5725_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5725_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5725_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5725_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5725_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5725_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5725_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD5725_15 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD5725_15 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 20 page
background image
Data Sheet
AD5725
Rev. C | Page 11 of 20
0.3
0.2
0.1
0
–0.1
–0.2
–0.3
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
DAC (Code)
DAC A
DAC B
DAC C
DAC D
AVDD = +15V
AVSS = –15V
VREFP = +10V
VREFN = –10V
TA = 25°C
Figure 13. Channel-to-Channel Matching (VSUPPLY = ±15 V)
0.3
0.2
0.1
0
–0.1
–0.2
–0.3
–0.4
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
DAC (Code)
AVDD = 5V
AVSS = 0V
VREFP = 2.5V
VREFN = 0V
TA = 25°C
DAC A
DAC B
DAC C
DAC D
Figure 14. Channel-to-Channel Matching (VSUPPLY = +5 V)
16
0
–7
13
VREFP (V)
14
12
10
8
6
4
2
–5
–3
–1
1
3
5
7
9
11
AVDD = +15V
AVSS = –15V
VREFN = –10V
DIGITAL INPUTS HIGH
TA = 25°C
Figure 15. IDD vs. VREFP
0.4
0.3
0.2
0.1
0
–0.1
–0.2
–0.3
–0.4
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
DAC (Code)
+85°C
+25°C
–40°C
AVDD = +15V
AVSS = –15V
VREFP = +10V
VREFN = –10V
Figure 16. INL vs. DAC Code
0.20
–0.20
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
DAC (Code)
+85°C
+25°C
–40°C
AVDD = +15V
AVSS = –15V
VREFP = +10V
VREFN = –10V
0.15
0.10
0.05
0
–0.05
–0.10
–0.15
Figure 17. DNL vs. DAC Code
1.7995
–0.0005
0
4000
DAC (Code)
1.5995
1.3995
1.1995
0.9995
0.7995
0.5995
0.3995
0.1995
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
VREFP = +10V
VREFN = –10V
TA = 25°C
AVDD = +15V
AVSS = –15V
Figure 18. IVREFP vs. DAC Code


Số phần tương tự - AD5725_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5725 AD-AD5725 Datasheet
523Kb / 20P
   Quad 12-Bit Serial Input Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD5725_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5726 AD-AD5726 Datasheet
523Kb / 20P
   Quad 12-Bit Serial Input Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC
REV. 0
logo
Wolfson Microelectronic...
WM2619 WOLFSON-WM2619 Datasheet
124Kb / 9P
   12-bit Parallel Input Voltage Output DAC
WM2614 WOLFSON-WM2614 Datasheet
155Kb / 10P
   Quad 12-bit Serial Input Voltage Output DAC
logo
Analog Devices
AD5734 AD-AD5734_15 Datasheet
1Mb / 32P
   Complete, Quad, 12-/14-/16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DACs
REV. D
AD5754 AD-AD5754_15 Datasheet
1Mb / 32P
   Complete, Quad, 12-/14-/16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DACs
REV. D
AD5724 AD-AD5724 Datasheet
1Mb / 32P
   Complete, Quad, 12-/14-/16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DACs
REV. 0
AD5724 AD-AD5724_15 Datasheet
1Mb / 32P
   Complete, Quad, 12-/14-/16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DACs
REV. D
AD5724R AD-AD5724R Datasheet
301Kb / 32P
   Complete, Quad, 12-/14-/16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DACs
Rev. PrC
AD5724 AD-AD5724_17 Datasheet
1Mb / 31P
   Complete, Quad, 12-/14-/16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DACs
AD5724R AD-AD5724R_17 Datasheet
1Mb / 33P
   Complete, Quad, 12-/14-/16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DACs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com