công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5663 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5663
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.7 V to 5.5 V, 250 A, Rail-to-Rail Output, Dual 16-Bit nanoDAC
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5663 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD5663_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5663_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5663_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5663_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5663_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5663_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5663_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5663_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5663_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 24 page
background image
AD5663
Rev. 0 | Page 9 of 24
TEMPERATURE (°C)
1.5
1.0
0.5
0
–2.0
–1.5
–1.0
–0.5
–2.5
–40
–20
40
20
08
60
100
0
OFFSET ERROR
ZERO-SCALE ERROR
Figure 10. Zero-Scale and Offset Error vs. Temperature
VDD (V)
1.0
–1.5
–1.0
–0.5
0
0.5
–2.0
2.7
3.2
3.7
4.7
4.2
5.2
GAIN ERROR
FULL-SCALE ERROR
Figure 11. Gain Error and Full-Scale Error vs. Supply
VDD (V)
1.0
0.5
0
–2.0
–1.5
–1.0
–0.5
–2.5
2.7
3.2
4.2
3.7
5.2
4.7
ZERO-SCALE ERROR
OFFSET ERROR
TA = 25°C
Figure 12. Zero-Scale and Offset Error vs. Supply
IDD (mA)
8
6
4
2
0
0.230
0.235
0.240
0.245
0.250
0.255
VDD = 5.5V
TA = 25°C
Figure 13. IDD Histogram with VDD = 5.5 V
I (mA)
0.20
–0.25
–0.20
–0.15
–0.10
–0.05
0
0.05
0.10
0.15
–5
–4
–3
–2
–1
0
1
2
4
35
VDD = VREF = 5V, 3V
TA = 25°C
DAC LOADED WITH
ZERO SCALE –
SINKING CURRENT
DAC LOADED WITH
FULL SCALE –
SOURCING CURRENT
Figure 14. Headroom at Rails vs. Source and Sink Current
TEMPERATURE (°C)
0.30
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0
–40
–20
0
20
40
60
80
100
TA = 25°C
VDD = VREFIN = 5V
VDD = VREFIN = 3V
Figure 15. Supply Current vs. Temperature


Số phần tương tự - AD5663_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5663ARMZ AD-AD5663ARMZ Datasheet
730Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, 250 uA, Rail-to-Rail Output, Dual 16-Bit nanoDAC
REV. 0
AD5663ARMZ-REEL7 AD-AD5663ARMZ-REEL7 Datasheet
730Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, 250 uA, Rail-to-Rail Output, Dual 16-Bit nanoDAC
REV. 0
AD5663BCPZ-250RL7 AD-AD5663BCPZ-250RL7 Datasheet
730Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, 250 uA, Rail-to-Rail Output, Dual 16-Bit nanoDAC
REV. 0
AD5663BCPZ-R2 AD-AD5663BCPZ-R2 Datasheet
730Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, 250 uA, Rail-to-Rail Output, Dual 16-Bit nanoDAC
REV. 0
AD5663BCPZ-REEL7 AD-AD5663BCPZ-REEL7 Datasheet
730Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, 250 uA, Rail-to-Rail Output, Dual 16-Bit nanoDAC
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD5663_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5663 AD-AD5663 Datasheet
730Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, 250 uA, Rail-to-Rail Output, Dual 16-Bit nanoDAC
REV. 0
AD5662 AD-AD5662_15 Datasheet
584Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, 250 A, Rail-to-Rail Output 16-Bit nanoDACT in a SOT-23
REV. A
AD5664 AD-AD5664_15 Datasheet
635Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, 450 A, Rail-to-Rail Output, Quad, 12-/16-Bit nanoDACs
REV. 0
AD5624 AD-AD5624_15 Datasheet
635Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, 450 A, Rail-to-Rail Output, Quad, 12-/16-Bit nanoDACs
Rev. 0
AD5662 AD-AD5662 Datasheet
357Kb / 20P
   2.7 V to 5.5 V, 250 uA, Rail-to-Rail Output 16-Bit DAC D/A in a SOT-23
Rev. PrA
AD5624 AD-AD5624 Datasheet
639Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, 450 關A, Rail-to-Rail Output, Quad, 12-/16-Bit nanoDACs
REV. 0
AD5300 AD-AD5300_15 Datasheet
221Kb / 13P
   2.7 V to 5.5 V, 140 A, Rail-to-Rail Output 8-Bit DAC in a SOT-23
REV. D
AD5320 AD-AD5320_15 Datasheet
410Kb / 20P
   2.7 V to 5.5 V, 140 A, Rail-to-Rail Output 12-Bit DAC in an SOT-23
REV. C
AD5300BRMZ-REEL7 AD-AD5300BRMZ-REEL7 Datasheet
221Kb / 13P
   2.7 V to 5.5 V, 140 muA, Rail-to-Rail Output 8-Bit DAC in a SOT-23
REV. D
AD5320 AD-AD5320 Datasheet
192Kb / 12P
   2.7 V to 5.5 V, 140 uA, Rail-to-Rail Output 12-Bit DAC in a SOT-23
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com