công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5533 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5533
Giải thích chi tiết về linh kiện  32-Channel Infinite Sample-and-Hold
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5533 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button AD5533_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5533_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5533_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5533_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5533_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5533_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5533_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5533_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD5533_15 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
REV. A
–10–
AD5533–Typical Performance Characteristics
–0.0024
–0.0020
–0.0016
TA = 25 C
VREFIN = 3V
VOFFS_IN = 0V
–0.0012
–0.0008
–0.0004
0.0000
0.0004
0.0008
0.0012
0.0016
0.0020
0.0024
0.1
2.96
VIN – V
TPC 1. VIN to VOUT Accuracy after
Offset and Gain Adjustment
TA = 25 C
VREFIN = 3V
VIN = 0 1.5V
VOUT
BUSY
5V
2 s
100
90
10
0%
1V
TPC 4. Acquisition Time and
Output Settling Time
3.520
6
3.525
3.530
3.535
42
–2
–4
–6
SINK/SOURCE CURRENT – mA
TA = 25 C
VREFIN = 3V
VIN = 1V
0
TPC 3. VOUT Source and Sink
Capability
TEMPERATURE – C
20
–40
15
10
5
0
040
80
3.56
3.54
3.52
3.50
3.48
GAIN
OFFSET ERROR
TPC 2. Offset Error and Gain vs.
Temperature
VOUT – V
0
5.2670
5.2676
5.2682
10k
20k
30k
40k
50k
60k
70k
63791
200
1545
TA = 25 C
VREFIN = 3V
VIN = 1.5V
VOFFS_IN = 0V
TPC 5. ISHA Mode Repeatability
(64 K Acquisitions)


Số phần tương tự - AD5533_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5533ABC-1 AD-AD5533ABC-1 Datasheet
244Kb / 16P
   32-Channel, 14-Bit Voltage-Output DAC
REV. 0
AD5533ABC-1 AD-AD5533ABC-1 Datasheet
224Kb / 16P
   32-Channel Infinite Sample-and-Hold
REV. 0
AD5533ABC-1 AD-AD5533ABC-1 Datasheet
443Kb / 16P
   32-Channel, 14-Bit DAC with Precision Infinite Sample-and-Hold Mode
REV. A
AD5533ABC-1 AD-AD5533ABC-1 Datasheet
353Kb / 16P
   32-Channel Precision Infinite Sample-and-Hold
REV. A
AD5533B AD-AD5533B Datasheet
353Kb / 16P
   32-Channel Precision Infinite Sample-and-Hold
REV. A
More results

Mô tả tương tự - AD5533_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5533 AD-AD5533 Datasheet
224Kb / 16P
   32-Channel Infinite Sample-and-Hold
REV. 0
AD5533B AD-AD5533B Datasheet
353Kb / 16P
   32-Channel Precision Infinite Sample-and-Hold
REV. A
AD5533B AD-AD5533B_15 Datasheet
229Kb / 16P
   32-Channel Precision Infinite Sample-and-Hold
REV. A
logo
Maxim Integrated Produc...
DS4303 MAXIM-DS4303 Datasheet
421Kb / 8P
   Voltage Sample and Infinite Hold
Rev 0; 3/05
DS4305 MAXIM-DS4305 Datasheet
229Kb / 8P
   Sample-and-Infinite Hold Voltage Reference
Rev 0; 1/06
logo
Analog Devices
AD5532B AD-AD5532B Datasheet
443Kb / 16P
   32-Channel, 14-Bit DAC with Precision Infinite Sample-and-Hold Mode
REV. A
logo
Supertex, Inc
HV257 SUTEX-HV257 Datasheet
618Kb / 9P
   32 CHANNEL HIGH VOLTAGE SAMPLE AND HOLD AMPLIFIER ARRAY
HV257FG-G SUTEX-HV257FG-G Datasheet
1Mb / 16P
   32-Channel High Voltage Sample and Hold Amplifier Array
HV257 SUTEX-HV257_13 Datasheet
1Mb / 15P
   32-Channel High Voltage Sample and Hold Amplifier Array
logo
Intersil Corporation
HI-5046A INTERSIL-HI-5046A Datasheet
892Kb / 12P
   Sample and Hold
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com