công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5453YRM-REEL7 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5453YRM-REEL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-/10-/12-/14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5453YRM-REEL7 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button AD5453YRM-REEL7 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD5453YRM-REEL7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD5453YRM-REEL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5453YRM-REEL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5453YRM-REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5453YRM-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5453YRM-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5453YRM-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5453YRM-REEL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 28 page
background image
AD5450/AD5451/AD5452/AD5453
Data Sheet
Rev. G | Page 6 of 28
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Transient currents of up to 100 mA do not cause SCR latch-up.
TA = 25°C, unless otherwise noted.
Table 3.
Parameter
Rating
VDD to GND
−0.3 V to +7 V
VREF, RFB to GND
−12 V to +12 V
IOUT1 to GND
−0.3 V to +7 V
Input Current to Any Pin Except Supplies
±10 mA
Logic Inputs and Output1
−0.3 V to VDD + 0.3 V
Operating Temperature Range, Extended
(Y Version)
−40°C to +125°C
Storage Temperature Range
−65°C to +150°C
Junction Temperature
150°C
θJA Thermal Impedance
8-Lead MSOP
206°C/W
8-Lead TSOT
211°C/W
Lead Temperature, Soldering (10 sec)
300°C
IR Reflow, Peak Temperature (<20 sec)
235°C
1
Overvoltages at SCLK, SYNC, and SDIN are clamped by internal diodes.
Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings
may cause permanent damage to the device. This is a stress
rating only; functional operation of the device at these or any
other conditions above those indicated in the operational
section of this specification is not implied. Exposure to absolute
maximum rating conditions for extended periods may affect
device reliability.
ESD CAUTION


Số phần tương tự - AD5453YRM-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5453YRM-REEL7 AD-AD5453YRM-REEL7 Datasheet
725Kb / 28P
   8-/10-/12-/14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
Rev. G
More results

Mô tả tương tự - AD5453YRM-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5452 AD-AD5452_15 Datasheet
725Kb / 28P
   8-/10-/12-/14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
Rev. G
AD5451 AD-AD5451_15 Datasheet
725Kb / 28P
   8-/10-/12-/14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
Rev. G
AD5453 AD-AD5453_15 Datasheet
725Kb / 28P
   8-/10-/12-/14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
Rev. G
AD5453YRMZ AD-AD5453YRMZ Datasheet
725Kb / 28P
   8-/10-/12-/14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
Rev. G
AD5450 AD-AD5450 Datasheet
125Kb / 16P
   8/10/12/14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
REV. PrD Oct, 2003
AD5432 AD-AD5432_15 Datasheet
987Kb / 25P
   8-/10-/12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
Rev. G
AD5443 AD-AD5443_15 Datasheet
987Kb / 25P
   8-/10-/12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
Rev. G
AD5426 AD-AD5426_15 Datasheet
987Kb / 25P
   8-/10-/12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
Rev. G
AD5446 AD-AD5446_15 Datasheet
962Kb / 29P
   12-/14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
Rev. E
AD5426 AD-AD5426 Datasheet
553Kb / 24P
   8-/10-/12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com