công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5439 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5439
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 8-/10-/12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DACs with Serial Interface
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5439 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD5439_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD5439_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5439_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5439_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5439_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5439_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5439_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5439_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5439_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 29 page
background image
AD5429/AD5439/AD5449
Data Sheet
Rev. E | Page 6 of 28
t8
t7
t12
t1
t3
t2
t4
t5
t6
DB15
(N)
DB15
(N + 1)
DB0
(N)
DB0
(N + 1)
DB15
(N)
DB0
(N)
SCLK
SYNC
SDIN
SDO
NOTES
1. ALTERNATIVELY, DATA CAN BE CLOCKED INTO THE INPUT SHIFT REGISTER ON THE RISING EDGE OF SCLK AS
DETERMINED BY THE CONTROL BITS. IN THIS CASE, DATA WOULD BE CLOCKED OUT OF SDO ON THE FALLING
EDGE OF SCLK. TIMING IS AS ABOVE, WITH SCLK INVERTED.
Figure 3. Daisy-Chain Timing Diagram
SDO
SDIN
SYNC
SCLK
16
32
DB15
DB0
DB15
DB0
DB15
UNDEFINED
NOP CONDITION
DB0
INPUT WORD SPECIFIES
REGISTER TO BE READ
SELECTED REGISTER DATA
CLOCKED OUT
Figure 4. Readback Mode Timing Diagram
200
µA
IOL
200
µA
IOH
TO OUTPUT
PIN
CL
50pF
VOH (MIN) + VOL (MAX)
2
Figure 5. Load Circuit for SDO Timing Specifications


Số phần tương tự - AD5439_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5439YRU AD-AD5439YRU Datasheet
860Kb / 32P
   Dual 8-,10-,12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
REV. 0
AD5439YRU AD-AD5439YRU Datasheet
619Kb / 32P
   Dual 8-/10-/12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DACs with Serial Interface
REV. C
AD5439YRU AD-AD5439YRU Datasheet
717Kb / 28P
   Dual 8-/10-/12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DACs with Serial Interface
Rev. E
AD5439YRU-REEL AD-AD5439YRU-REEL Datasheet
860Kb / 32P
   Dual 8-,10-,12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
REV. 0
AD5439YRU-REEL AD-AD5439YRU-REEL Datasheet
619Kb / 32P
   Dual 8-/10-/12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DACs with Serial Interface
REV. C
More results

Mô tả tương tự - AD5439_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5449YRUZ AD-AD5449YRUZ Datasheet
619Kb / 32P
   Dual 8-/10-/12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DACs with Serial Interface
REV. C
AD5429 AD-AD5429_13 Datasheet
717Kb / 28P
   Dual 8-/10-/12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DACs with Serial Interface
Rev. E
AD5449 AD-AD5449_15 Datasheet
939Kb / 29P
   Dual 8-/10-/12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DACs with Serial Interface
Rev. E
AD5429 AD-AD5429 Datasheet
860Kb / 32P
   Dual 8-,10-,12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
REV. 0
AD5429 AD-AD5429_15 Datasheet
939Kb / 29P
   Dual 8-/10-/12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DACs with Serial Interface
Rev. E
AD5432 AD-AD5432_15 Datasheet
987Kb / 25P
   8-/10-/12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
Rev. G
AD5443 AD-AD5443_15 Datasheet
987Kb / 25P
   8-/10-/12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
Rev. G
AD5426 AD-AD5426_15 Datasheet
987Kb / 25P
   8-/10-/12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
Rev. G
AD5426 AD-AD5426 Datasheet
553Kb / 24P
   8-/10-/12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
REV. 0
AD5426 AD-AD5426_13 Datasheet
754Kb / 24P
   8-/10-/12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
Rev. G
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com