công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5301 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5301
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5 V to 5.5 V, 120 A, 2-Wire Interface, Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5301 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button AD5301_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD5301_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD5301_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5301_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5301_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5301_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5301_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5301_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5301_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 24 page
background image
AD5301/AD5311/AD5321
Rev. B | Page 6 of 24
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
TA = 25°C, unless otherwise noted.1
Table 4.
Parameter
Rating
VDD to GND
−0.3 V to +7 V
SCL, SDA to GND
−0.3 V to VDD + 0.3 V
PD, A1, A0 to GND
−0.3 V to VDD + 0.3 V
VOUT to GND
−0.3 V to VDD + 0.3 V
Operating Temperature Range
Industrial (B Version)
−40°C to +105°C
Storage Temperature Range
−65°C to +150°C
Junction Temperature (TJ max)
150°C
SOT-23 Package
Power Dissipation
(TJ max − TA)/θJA
θJA Thermal Impedance
229.6°C/W
MSOP Package
Power Dissipation
(TJ max – TA)/θJA
θJA Thermal Impedance
206°C/W
Lead Temperature
JEDEC Industry Standard
Soldering
J-STD-020
1 Transient currents of up to 100 mA do not cause SCR latch-up.
Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings
may cause permanent damage to the device. This is a stress
rating only; functional operation of the device at these or any
other conditions above those indicated in the operational
section of this specification is not implied. Exposure to absolute
maximum rating conditions for extended periods may affect
device reliability.
ESD CAUTION


Số phần tương tự - AD5301_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5301 AD-AD5301_16 Datasheet
433Kb / 24P
   2-Wire Interface, Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
More results

Mô tả tương tự - AD5301_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5311 AD-AD5311_15 Datasheet
429Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 120 A, 2-Wire Interface, Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. B
AD5321 AD-AD5321_15 Datasheet
429Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 120 A, 2-Wire Interface, Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. B
AD5311BRMZ AD-AD5311BRMZ Datasheet
429Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 120 關A, 2-Wire Interface, Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. B
AD5301 AD-AD5301_07 Datasheet
429Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 120 關A, 2-Wire Interface, Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. B
AD5301 AD-AD5301 Datasheet
178Kb / 15P
   2.5 V to 5.5 V, 120 uA, 2-Wire Interface, Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
AD5306 AD-AD5306_15 Datasheet
528Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 400 A, 2-Wire Interface, Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
Rev. F
AD5325 AD-AD5325_15 Datasheet
565Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 500 A, 2-Wire Interface Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
Rev. G
AD5326 AD-AD5326_15 Datasheet
528Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 400 A, 2-Wire Interface, Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
Rev. F
AD5315 AD-AD5315_15 Datasheet
565Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 500 A, 2-Wire Interface Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
Rev. G
AD5305ARM AD-AD5305ARM Datasheet
565Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 500 A, 2-Wire Interface Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
Rev. G
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com