công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMBJ51CA bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện SMBJ51CA
Giải thích chi tiết về linh kiện  600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

SMBJ51CA bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Diodes Incorporated

  SMBJ51CA Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated SMBJ51CA Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated SMBJ51CA Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated SMBJ51CA Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated SMBJ51CA Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
SMBJ5.0(C)A - SMBJ170(C)A
Document number: DS19002 Rev. 17 - 2
3 of 5
www.diodes.com
June 2009
© Diodes Incorporated
SMBJ5.0(C)A - SMBJ170(C)A
10 X 1000 Waveform
as defined by REA
0
25
50
75
100
125
150
175
200
100
75
50
25
0
T , AMBIENT TEMPERATURE ( C)
Fig. 1 Pulse Derating Curve
A
°
1
10
100
1000
10
100
1000
10,000
V
, REVERSE STANDOFF VOLTAGE (V)
Fig. 2 Typical Total Capacitance
RWM
T = 25 C
j
°
f = 1.0 MHz
V
= 50 mV p-p
sig
Measured at
zero bias
Uni-directional
Bi-directional
0.1
1.0
0.1
10
100
1.0
10
1000
10000
T = 25 C
j
°
100
Non Repetitive
Pulse Waveform
Shown in Fig. 4
t, TIME (ms)
Fig. 4 Pulse Waveform
0
120
100
80
60
40
20
2
5
10
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
Fig. 5 Maximum Non-Repetitive Surge Current
20
50
100
1
Pulse Width 8.3ms
Single Half-Sine-Wave
0.0
1.0
2.0
3.0
025
50
75
100
125
150
175
200
T , LEAD TEMPERATURE ( C)
Fig. 6 Steady State Power Derating Curve
L
°
4.0
5.0


Số phần tương tự - SMBJ51CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SMBJ51CA LUGUANG-SMBJ51CA Datasheet
1,002Kb / 6P
   600 Watts Surface Mount Transient Voltage Suppressor
logo
Bytes
SMBJ51CA BYTES-SMBJ51CA Datasheet
338Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
MDE Semiconductor, Inc.
SMBJ51CA MDE-SMBJ51CA Datasheet
92Kb / 3P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Guangdong Juxing Electr...
SMBJ51CA JUXING-SMBJ51CA Datasheet
898Kb / 4P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressor Power 600W
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SMBJ51CA LUGUANG-SMBJ51CA Datasheet
402Kb / 4P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results

Mô tả tương tự - SMBJ51CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Frontier Electronics.
P6SMBJ5.0 FRONTIER-P6SMBJ5.0 Datasheet
133Kb / 4P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Diodes Incorporated
SMBJ7.5CA-13 DIODES-SMBJ7.5CA-13 Datasheet
142Kb / 5P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMBJ51CA-13 DIODES-SMBJ51CA-13 Datasheet
142Kb / 5P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMBJ350A-13-F DIODES-SMBJ350A-13-F Datasheet
100Kb / 4P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
P6SMAJ58ADFQ-13 DIODES-P6SMAJ58ADFQ-13 Datasheet
375Kb / 6P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
August 2020
SMBJ50CA DIODES-SMBJ50CA Datasheet
81Kb / 3P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
DS19002 Rev. 11 - 2
SMBJ15CA-13 DIODES-SMBJ15CA-13 Datasheet
142Kb / 5P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMBJ33CA-13 DIODES-SMBJ33CA-13 Datasheet
142Kb / 5P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMBJ50CA DIODES-SMBJ50CA_1 Datasheet
80Kb / 4P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
DS19002 Rev. 15 - 2
logo
Frontier Electronics.
P6SMBJ5.0-LFR FRONTIER-P6SMBJ5.0-LFR Datasheet
134Kb / 4P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SMBJ100CA LUGUANG-SMBJ100CA Datasheet
402Kb / 4P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com