công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5242 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5242
Giải thích chi tiết về linh kiện  IC-Compatible, 256-Position Digital Potentiometers
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5242 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button AD5242_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD5242_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD5242_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5242_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5242_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5242_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5242_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5242_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5242_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 20 page
background image
AD5241/AD5242
Rev. C | Page 6 of 20
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
TA = 25°C, unless otherwise noted.
Table 3.
Parameter
Rating
VDD to GND
−0.3 V to +7 V
VSS to GND
0 V to −7 V
VDD to VSS
7 V
VA, VB, VW to GND
VSS to VDD
IA, IB, IW
RAB = 10 kΩ in TSSOP-14
5.0 mA1
RAB = 100 kΩ in TSSOP-14
1.5 mA1
RAB = 1 MΩ in TSSOP-14
0.5 mA1
Digital Input Voltage to GND
0 V to VDD + 0.3 V
Operating Temperature Range
−40°C to +105°C
Thermal Resistance θJA
14-Lead SOIC
158°C/W
16-Lead SOIC
73°C/W
14-Lead TSSOP
206°C/W
16-Lead TSSOP
180°C/W
Maximum Junction Temperature (TJ max)
150°C
Package Power Dissipation
PD = (TJ max − TA)/θJA
Storage Temperature Range
−65°C to +150°C
Lead Temperature
Vapor Phase, 60 sec
215°C
Infrared, 15 sec
220°C
Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings
may cause permanent damage to the device. This is a stress
rating only; functional operation of the device at these or any
other conditions above those indicated in the operational
section of this specification is not implied. Exposure to absolute
maximum rating conditions for extended periods may affect
device reliability.
ESD CAUTION
1 Maximum current increases at lower resistance and different packages.


Số phần tương tự - AD5242_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5242BR10 AD-AD5242BR10 Datasheet
394Kb / 16P
   I2C Compatible 256-Position Digital Potentiometers
REV. B
AD5242BR10 AD-AD5242BR10 Datasheet
550Kb / 20P
   I2C-Compatible, 256-Position Digital Potentiometers
REV. C
AD5242BR10-REEL7 AD-AD5242BR10-REEL7 Datasheet
394Kb / 16P
   I2C Compatible 256-Position Digital Potentiometers
REV. B
AD5242BR10-REEL7 AD-AD5242BR10-REEL7 Datasheet
550Kb / 20P
   I2C-Compatible, 256-Position Digital Potentiometers
REV. C
AD5242BR100 AD-AD5242BR100 Datasheet
394Kb / 16P
   I2C Compatible 256-Position Digital Potentiometers
REV. B
More results

Mô tả tương tự - AD5242_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5241 AD-AD5241_15 Datasheet
550Kb / 20P
   IC-Compatible, 256-Position Digital Potentiometers
REV. C
AD5241BR10 AD-AD5241BR10 Datasheet
394Kb / 16P
   I2C Compatible 256-Position Digital Potentiometers
REV. B
AD5241 AD-AD5241_09 Datasheet
550Kb / 20P
   I2C-Compatible, 256-Position Digital Potentiometers
REV. C
AD5243 AD-AD5243_16 Datasheet
834Kb / 20P
   Dual, 256-Position, I2C-Compatible Digital Potentiometers
AD5248 AD-AD5248_16 Datasheet
834Kb / 20P
   Dual, 256-Position, I2C-Compatible Digital Potentiometers
AD5243BRMZ100 AD-AD5243BRMZ100 Datasheet
803Kb / 20P
   Dual, 256-Position, I2C-Compatible Digital Potentiometers
REV. B
AD5245 AD-AD5245_15 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position IC-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
AD5292BRUZ-100 AD-AD5292BRUZ-100 Datasheet
1Mb / 32P
   256-/1024-Position, Digital Potentiometers
REV. D
AD5291 AD-AD5291_14 Datasheet
1,019Kb / 30P
   256-/1024-Position, Digital Potentiometers
AD5200BRM50 AD-AD5200BRM50 Datasheet
1Mb / 15P
   256-Position and 33-Position Digital Potentiometers
REV. D
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com