công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5165 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5165
Giải thích chi tiết về linh kiện  256-Position, Ultralow Power 1.8 V Logic-Level Digital Potentiometer
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5165 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button AD5165_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5165_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5165_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5165_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5165_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5165_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5165_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD5165_15 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD5165_15 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
AD5165
Rev. 0 | Page 11 of 16
TEST CIRCUITS
Figure 27 to Figure 33 illustrate the test circuits that define the test conditions used in the product specification tables.
VMS
A
W
B
DUT
V+
V+ = VDD
1LSB = V+/2N
Figure 27. Test Circuit for Potentiometer Divider Nonlinearity Error
(INL, DNL)
NO CONNECT
IW
VMS
A
W
B
DUT
Figure 28. Test Circuit for Resistor Position Nonlinearity Error
(Rheostat Operation; R-INL, R-DNL)
VMS2
VMS1
VW
A
W
B
DUT
IW = VDD/RNOMINAL
RW = [VMS1 – VMS2]/IW
Figure 29. Test Circuit for Wiper Resistance
∆V
MS%
DD%
PSS (%/%) =
V+ = VDD 10%
PSRR (dB) = 20 LOG
MS
DD
(
)
VDD
VA
VMS
A
W
B
V+
∆V
∆V
∆V
Figure 30. Test Circuit for Power Supply Sensitivity (PSS, PSSR)
+15V
–15V
W
A
2.5V
B
VOUT
OFFSET
GND
DUT
AD8610
VIN
Figure 31. Test Circuit for Gain vs. Frequency
W
B
GND TO VDD
DUT
ISW
CODE = 0x00
RSW =
0.1V
ISW
0.1V
Figure 32. Test Circuit for Incremental ON Resistance
W
B
VCM
ICM
A
NC
GND
NC
VDD
DUT
NC = NO CONNECT
Figure 33. Test Circuit for Common-Mode Leakage Current


Số phần tương tự - AD5165_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5165BUJZ100 AD-AD5165BUJZ100 Datasheet
575Kb / 16P
   256-Position, Ultralow Power 1.8 V Logic-Level Digital Potentiometer
REV. 0
AD5165BUJZ100-R2 AD-AD5165BUJZ100-R2 Datasheet
575Kb / 16P
   256-Position, Ultralow Power 1.8 V Logic-Level Digital Potentiometer
REV. 0
AD5165BUJZ100-R7 AD-AD5165BUJZ100-R7 Datasheet
575Kb / 16P
   256-Position, Ultralow Power 1.8 V Logic-Level Digital Potentiometer
REV. 0
AD5165EVAL AD-AD5165EVAL Datasheet
575Kb / 16P
   256-Position, Ultralow Power 1.8 V Logic-Level Digital Potentiometer
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD5165_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5165 AD-AD5165 Datasheet
569Kb / 16P
   256-Position, Ultralow Power 1.8 V Logic-Level Digital Potentiometer
REV. 0
AD5165BUJZ100 AD-AD5165BUJZ100 Datasheet
575Kb / 16P
   256-Position, Ultralow Power 1.8 V Logic-Level Digital Potentiometer
REV. 0
AD5290 AD-AD5290_15 Datasheet
500Kb / 20P
   Compact 30 V / 15 V 256-Position Digital Potentiometer
REV. C
AD5245BRJ50 AD-AD5245BRJ50 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position I2C-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
AD5162BRMZ10 AD-AD5162BRMZ10 Datasheet
830Kb / 20P
   Dual, 256-Position, SPI Digital Potentiometer
REV. C
AD5162BRMZ2.5 AD-AD5162BRMZ2.5 Datasheet
830Kb / 20P
   Dual, 256-Position, SPI Digital Potentiometer
REV. C
AD5245 AD-AD5245_15 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position IC-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
AD5162 AD-AD5162_15 Datasheet
830Kb / 20P
   Dual, 256-Position, SPI Digital Potentiometer
REV. C
AD5207 AD-AD5207 Datasheet
664Kb / 16P
   2-Channel, 256-Position Digital Potentiometer
REV. 0
logo
ON Semiconductor
CAT5171 ONSEMI-CAT5171 Datasheet
171Kb / 12P
   256-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
August, 2009 ??Rev. 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com