công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

741X043 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - CTS Corporation

tên linh kiện 741X043
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Cost
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CTS [CTS Corporation]
Trang chủ  http://www.ctscorp.com
Logo CTS - CTS Corporation

741X043 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - CTS Corporation

  741X043 Datasheet HTML 1Page - CTS Corporation 741X043 Datasheet HTML 2Page - CTS Corporation 741X043 Datasheet HTML 3Page - CTS Corporation 741X043 Datasheet HTML 4Page - CTS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Document No. 008-0335-0
Page 3 - 4
Rev. H
Chip Resistor Arrays
Series 74x
PACKAGE OUTLINES
CONCAVE TERMINATION – TYPE C
CONVEX TERMINATION – TYPE X
Termination Area(all places) W
L
P
A
B
T
C
D
Termination Area (all places)
W
B
A
T
C
L
P
Part
Code
Configuration
# Pads # Res. Circuit
L
W
P
[Typ.]
TA
B
C
D
740X043
0201 x 2
4
2
Isolated
0.80 ±0.10
0.031 ±0.004
0.60 ±0.10
0.024 ±0.004
0.50
0.020
0.35 ±0.10
0.014 ±0.004
0.35 ±0.10
0.014 ±0.004
0.175 ±0.125
0.007
±0.005
0.15 ±0.10
0.006 ±0.004
-
741X043
0402 X 2
4
2
Isolated
1.00 ±0.20
0.039 ±0.008
0.65
0.026
0.35 ±0.10
0.014 ±0.004
0.295 ±0.135
0.012 ±0.005
0.25 ±0.10
0.010 ±0.004
0.33 ±0.15
0.013 ±0.006
741X083
0402 X 4
8
4
Isolated
0.40 ±0.15
0.016 ±0.006
0.30 ±0.15
0.012 ±0.006
0.25 ±0.20
0.010 ±0.008
0.40 ±0.15
0.016 ±0.006
741C083
0402 X 4
8
4
Isolated
0.375 ±0.125
0.015 ±0.005
0.29 ±0.11
0.011 ±0.004
0.20 ±0.10
0.008 ±0.004
0.265 ±0.115
0.011 ±0.005
N/A
741X163
0402 X 8
16
8
Isolated
3.95 ±0.25
0.156 ±0.01
1.60 ±0.15
0.063 ±0.006
0.45 ±0.10
0.018 ±0.004
0.30 ±0.10
0.012 ±0.004
0.30 ±0.15
0.012 ±0.006
0.375 ±0.175
0.0147 ±0.007
0.325 ±0.175
0.013 ±0.007
742C043
0603 X 2
4
2
Isolated
1.60 ±0.20
0.063 ±0.008
0.525 ±0.175
0.021 ±0.007
0.50 ±0.15
0.020 ±0.006
0.40 ±0.15
0.016 ±0.006
N/A
742X083
0.55 ±0.15
0.022 ±0.006
0.45 ±0.20
0.018 ±0.008
0.275 ±0.175
0.011 ±0.007
0.525 ±0.225
0.021 ±0.009
742C083
0.35 ±0.20
0.014 ±0.008
N/A
742C163
0603 X 8
16
8
Isolated
6.40 ±0.20
0.252 ±0.008
0.40 ±0.15
0.016 ±0.006
N/A
743C043
0805 X 2
4
2
Isolated
2.54 ±0.20
0.100 ±0.008
743C083
0805 X 4
8
4
Isolated
5.08 ±0.20
0.200 ±0.008
744C043
1206 X 2
4
2
Isolated
2.54 ±0.20
0.100 ±0.008
744C083
1206 X 4
8
4
Isolated
5.08 ±0.20
0.200 ±0.008
745C101
745C102
-
10
8
Bussed
6.40 ±0.20
0.252 ±0.008
3.10 ±0.30
0.126 ±0.012
0.575 ±0.125
0.025 ±0.005
0.60 ±0.15
0.024 ±0.006
0.55 ±0.30
0.022 ±0.012
N/A
745X101
745X102
-
10
8
Bussed
6.40 ±0.20
0.252 ±0.008
3.20 ±0.20
0.126 ±0.008
0.60 ±0.10
0.024 ±0.004
0.95 ±0.20
0.037 ±0.008
0.50 ±0.15
0.020 ±0.006
0.50 ±0.15
0.020 ±0.006
1.10 ±0.15
0.043 ±0.006
746X101
-
10
8
Bussed
3.20 ±0.20
0.126 ±0.008
1.60 ±0.15
0.063 ±0.006
0.64
0.025
0.60 ±0.10
0.024 ±0.004
0.35 ±0.05
0.014 ±0.002
0.30 ±0.15
0.012 ±0.006
0.35 ±0.15
0.014 ±0.006
0.45 ±0.05
0.018 ±0.002
1.27
0.050
0.525 ±0.175
0.021 ±0.007
0.50 ±0.15
0.020 ±0.006
0.50 ±0.30
0.020 ±0.012
0.80
0.032
3.20 ±0.20
0.126 ±0.008
1.27
0.050
0.60 ±0.10
0.024 ±0.004
0.80 ±0.10
0.031 ±0.006
N/A
0.55 ±0.10
0.022 ±0.004
N/A
0.20 ±0.15
0.008 ±0.006
0.40 ±0.20
0.016 ±0.008
0.55 ±0.10
0.022 ±0.004
2.00 ±0.20
0.079 ±0.008
1.27
0.050
0.60 ±0.10
0.024 ±0.004
0.80 ±0.10
0.031 ±0.006
3.20 ±0.20
0.126 ±0.008
0603 X 4
8
4
Isolated
1.00 ±0.20
0.039 ±0.008
Dimensions [mm/inch]
2.00 ±0.20
0.079 ±0.008
0.50
0.020
1.60 ±0.20
0.063 ±0.008
0.30 ±0.20
0.012 ±0.008
NOTES
1. Termination pads (e3). Barrier plating is nickel (Ni) with Matte tin (Sn) finish.
2. Reflow conditions per JEDEC-J-STD-020, +260°C maximum.
RECOMMENDED LAND PATTERNS
AB
C
D
0.900
0.300
0.300
0.500
0.035
0.012
0.012
0.020
1.800
0.500
0.400
0.670
0.071
0.020
0.016
0.026
1.800
0.500
0.300
0.500
0.071
0.020
0.012
0.020
1.800
0.500
0.300
0.500
0.071
0.020
0.012
0.020
1.800
0.500
0.300
0.500
0.071
0.020
0.012
0.020
2.600
0.800
0.450
0.800
0.102
0.031
0.018
0.031
3.000
1.000
0.650
1.270
0.118
0.039
0.026
0.050
4.200
2.200
0.650
1.270
0.165
0.087
0.026
0.050
3.900
2.100
0.900
1.270
0.154
0.083
0.035
0.050
2.600
0.800
0.350
0.640
0.102
0.031
0.014
0.025
SERIES
DIMENSIONS [mm/in]
740
741X043
741X083
741C083
741X163
742
743
744
745
746


Số phần tương tự - 741X043

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
741X043 ETC1-741X043 Datasheet
644Kb / 4P
   THICK FILM CHIP RESISTORS ARRAYS
logo
CTS Corporation
741X043 CTS-741X043 Datasheet
156Kb / 5P
   Chip Resistor Arrays
741X043 CTS-741X043 Datasheet
182Kb / 4P
   Chip Resistor Arrays
741X043100FP CTS-741X043100FP Datasheet
216Kb / 5P
   Chip Resistor Arrays
741X043100FP CTS-741X043100FP Datasheet
156Kb / 5P
   Chip Resistor Arrays
More results

Mô tả tương tự - 741X043

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
XFMRS Inc.
XF0010-HP XFMRS-XF0010-HP Datasheet
32Kb / 2P
   LOW COST
logo
Recom International Pow...
RKE-H RECOM-RKE-H Datasheet
256Kb / 4P
   Low Cost
logo
Suntan Capacitors
TSQ-HC49SMD SUNTAN-TSQ-HC49SMD Datasheet
226Kb / 1P
   Low cost
logo
MAKO SEMICONDUCTOR CO.,...
ZMM2V4 MAKOSEMI-ZMM2V4 Datasheet
208Kb / 2P
   Low cost
logo
CTS Corporation
743C083103JP CTS-743C083103JP Datasheet
182Kb / 4P
   Low Cost
744C083104JP CTS-744C083104JP Datasheet
182Kb / 4P
   Low Cost
logo
Suntan Capacitors
TSQ-3225SMD SUNTAN-TSQ-3225SMD Datasheet
279Kb / 1P
   Low cost
logo
NXP Semiconductors
68HC705E1 NXP-68HC705E1 Datasheet
3Mb / 60P
   Low cost
REV 2.0
logo
Suntan Capacitors
TSQ-5032SMD SUNTAN-TSQ-5032SMD Datasheet
250Kb / 1P
   Low cost
TSQ-HC49U SUNTAN-TSQ-HC49U Datasheet
316Kb / 1P
   Low cost
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com