công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD1988B bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD1988B
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Definition Audio SoundMAX Codec
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD1988B bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button AD1988B_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD1988B_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD1988B_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD1988B_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD1988B_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD1988B_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD1988B_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD1988B_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD1988B_15 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 20 page
background image
AD1988A/AD1988B
Rev. 0 | Page 10 of 20
Table 6. Pins Grouped by Function
Function
Pin No.
Mnemonic
Digital Interface
5
SDATA_OUT
6
BIT_CLK
8
SDATA_IN
10
SYNC
11
RESET
Digital Input/Output
48
S/PDIF_OUT
47
S/PDIF_IN/GPIO_1
2
GPIO_0/VOLUME
Jack Sense
13
SENSE_A/SRC_B
34
SENSE_B/SRC_A
Filter/Reference
1
DVCORE
27
VREF_FILT
33
MIC_BIAS_FILT
Microphone Bias
28
MIC_BIAS-B
29
MIC_BIAS-C
30
MIC_BIAS-F
31
MIC_BIAS-E
32
MIC_BIAS-D
37
MIC_BIAS-A
Power and Ground
9
DVDD
3
DVIO
4, 7
DVSS
25, 38
AVDD
26, 42
AVSS
Analog Input/Output
12
PCBEEP
14
PORT-E_L
15
PORT-E_R
16
PORT-F_L
17
PORT-F_R
18
CD_L
20
CD_R
21
PORT-B_L
22
PORT-B_R
23
PORT-C_L
24
PORT-C_R
35
PORT-D_L
36
PORT-D_R
39
PORT-A_L
40
MONO_OUT
41
PORT-A_R
43
PORT-G_L
44
PORT-G_R
45
PORT-H_L
46
PORT-H_R


Số phần tương tự - AD1988B_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD1988BJCPZ AD-AD1988BJCPZ Datasheet
1Mb / 20P
   High Definition Audio SoundMAX짰 Codec
REV. 0
AD1988BJCPZ-RL AD-AD1988BJCPZ-RL Datasheet
1Mb / 20P
   High Definition Audio SoundMAX짰 Codec
REV. 0
AD1988BJSTZ AD-AD1988BJSTZ Datasheet
1Mb / 20P
   High Definition Audio SoundMAX짰 Codec
REV. 0
AD1988BJSTZ-RL AD-AD1988BJSTZ-RL Datasheet
1Mb / 20P
   High Definition Audio SoundMAX짰 Codec
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD1988B_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD1884A AD-AD1884A Datasheet
315Kb / 20P
   High Definition Audio SoundMAX Codec
REV. 0
AD1987 AD-AD1987_15 Datasheet
838Kb / 20P
   High Definition Audio SoundMAX Codec
REV. A
AD1984 AD-AD1984 Datasheet
1Mb / 20P
   High Definition Audio SoundMAX Codec
REV. 0
AD1882 AD-AD1882 Datasheet
843Kb / 16P
   High Definition Audio SoundMAX Codec
REV. 0
AD1989B AD-AD1989B Datasheet
412Kb / 20P
   High Definition Audio SoundMAX Codec
REV. 0
AD1984 AD-AD1984_15 Datasheet
1Mb / 20P
   High Definition Audio SoundMAX Codec
REV. 0
AD1884 AD-AD1884 Datasheet
1Mb / 16P
   High Definition Audio SoundMAX Codec
REV. 0
AD1984A AD-AD1984A Datasheet
298Kb / 20P
   High Definition Audio SoundMAX Codec
REV. 0
AD1883 AD-AD1883 Datasheet
298Kb / 20P
   High Definition Audio SoundMAX Codec
REV. 0
AD1882 AD-AD1882_15 Datasheet
799Kb / 16P
   High Definition Audio SoundMAX Codec
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com