công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD1881A bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD1881A
Giải thích chi tiết về linh kiện  AC 97 SoundMAX Codec
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD1881A bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD1881A_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD1881A_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD1881A_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD1881A_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD1881A_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD1881A_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD1881A_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD1881A_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD1881A_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 26 page
background image
AD1881A
–9–
REV. 0
Power and Ground Signals
Pin Name
LQFP
Type
Description
DVDD1
1
I
Digital VDD 3.3 V
DVSS1
4
I
Digital GND
DVSS2
7
I
Digital GND
DVDD2
9
I
Digital VDD 3.3 V
AVDD1
25
I
Analog VDD 5.0 V
AVSS1
26
I
Analog GND
AVDD2
38
I
Analog VDD 5.0 V
AVSS2
42
I
Analog GND
No Connects
Pin Name
LQFP
Type
Description
NC
40
No Connect
NC
43
No Connect
NC
44
No Connect
0x20
PHAT
0x22
DP
OSCILLATORS
G = GAIN
A = ATTENUATE
M = MUTE
MV = MASTER VOLUME
GM 0x1C
RIM
IM
GM 0x1C
LIM
IM
LS/RS (0)
LS (4)
RS (4)
LS (3)
RS (3)
LS (1)
RS (1)
LS/RS (6)
RS (5)
LS (2)
RS (2)
S 0x1A
S
E
L
E
C
T
O
R
LS/RS (7)
LS (5)
0x20
POP
M 0x14
VM
M 0x16
CM
M 0x12
AM
M 0x10
LM
M 0x0E
MCM
RESET
SYNC
BIT_CLK
SDATA_OUT
SDATA_IN
GM 0X1C
LIM
IM
GA 0x14
LVV
RVV
GA 0x12
LCV
RCV
GA 0x16
LAV
RAV
GA 0x10
LLV
RLA
GA 0x0E
MCV
GAM 0x18
LOV
OM
ROV
OM
GAM 0x18
GM 0X1C
RIM
IM
16-BIT
A/D
16-BIT
A/D
16-BIT
D/A
16-BIT
D/A
LPBK
0x20
PCM DAC RATE 0x2C
SR1
0x7A
PCM ADC RATE 0x32
SR0
0x78
XTL_OUT
XTL_IN
STEREO MIX (L)
MONO MIX
STEREO MIX (R)
AD1881A
M 0x0C
PHM
GA 0x0C
PHV
A 0x0A
PCV
M 0x0A
PCM
0x02
MM
0x20
0x02
MM
MS
0
1
02
LMV
LINE_OUT_L
LINE_OUT_R
PC_BEEP
MIC1
MIC2
AUX
CD
VIDEO
0dB/20dB
M20 0x0E
PHONE_IN
LINE_IN
LNLVL_OUT_L
LNLVL_OUT_R
02
LMV
0x22
DP
MV
NC
NC
MIX
0x20
0x20
PHAT
POP
0x20
POP
0x20
MONO_OUT
Figure 8. Block Diagram Register Map


Số phần tương tự - AD1881A_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD1881AJST AD-AD1881AJST Datasheet
261Kb / 26P
   AC??7 SoundMAX Codec
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD1881A_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD1888 AD-AD1888_05 Datasheet
662Kb / 32P
   AC 97 SoundMAX Codec
REV. A
AD1885 AD-AD1885_15 Datasheet
292Kb / 27P
   AC 97 SoundMAX Codec
REV. 0
AD1887 AD-AD1887_15 Datasheet
160Kb / 16P
   AC 97 SoundMAX Codec
REV. 0
AD1981A AD-AD1981A_15 Datasheet
188Kb / 24P
   AC 97 SoundMAX Codec
REV. 0
AD1881JST AD-AD1881JST Datasheet
5Mb / 22P
   AC 97 SoundMAX Codec
REV. 0
ADSP-1981BL AD-ADSP-1981BL Datasheet
969Kb / 32P
   AC 97 SoundMAX Codec
REV. A
AD1980JST-REEL AD-AD1980JST-REEL Datasheet
524Kb / 32P
   AC 97 SoundMAX Codec
REV. 0
AD1886A AD-AD1886A_15 Datasheet
261Kb / 28P
   AC 97 SoundMAX Codec
REV. 0
ADSP-1981BL AD-ADSP-1981BL_15 Datasheet
970Kb / 32P
   AC 97 SoundMAX Codec
REV. A
AD1981BBSTZ AD-AD1981BBSTZ Datasheet
979Kb / 32P
   AC 97 SoundMAX Codec
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com