công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KSD1616AGBU bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện KSD1616AGBU
Giải thích chi tiết về linh kiện  Audio Frequency Power Amplifier Medium Speed Switching
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

KSD1616AGBU bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  KSD1616AGBU Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor KSD1616AGBU Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor KSD1616AGBU Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor KSD1616AGBU Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor KSD1616AGBU Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
© 2007 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
KSD1616/1616A Rev. 1.0.0
4
Typical Characteristics(Continued)
0.01
0.1
1
10
1
10
100
1000
VCE = 2V
IC[A], COLLECTOR CURRENT
Figure 7. Current Gain Bandwidth Product
110
100
0.01
0.1
1
10
10m
s
PW
=1m
s
200
ms
DC
VCE[V], COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE
Figure 8. Safe Operating Area
0
25
50
75
100
125
150
175
200
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
Ta[
oC], AMBIENT TEMPERATURE
Figure 9. Power Derating


Số phần tương tự - KSD1616AGBU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KSD1616AGTA FAIRCHILD-KSD1616AGTA Datasheet
248Kb / 5P
   Audio Frequency Power Amplifier & Medium Speed Switching
More results

Mô tả tương tự - KSD1616AGBU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KSB1116S FAIRCHILD-KSB1116S Datasheet
52Kb / 5P
   Audio Frequency Power Amplifier Medium Speed Switching
KSD1616 FAIRCHILD-KSD1616 Datasheet
54Kb / 5P
   Audio Frequency Power Amplifier & Medium Speed Switching
KSB1116AYTA FAIRCHILD-KSB1116AYTA Datasheet
57Kb / 5P
   Audio Frequency Power Amplifier & Medium Speed Switching
logo
List of Unclassifed Man...
2SB1116A ETC-2SB1116A Datasheet
143Kb / 3P
   AUDIO FREQUENCY POWER AMPLIFIER MEDIUM SPEED SWITCHING
logo
Fairchild Semiconductor
KSB1116 FAIRCHILD-KSB1116 Datasheet
52Kb / 5P
   Audio Frequency Power Amplifier & Medium Speed Switching
KSD1616AGTA FAIRCHILD-KSD1616AGTA Datasheet
248Kb / 5P
   Audio Frequency Power Amplifier & Medium Speed Switching
logo
NEC
2SC2654 NEC-2SC2654 Datasheet
274Kb / 4P
   Audio Frequency Power Amplifier, Medium Speed Switching
logo
List of Unclassifed Man...
2SD381 ETC-2SD381 Datasheet
45Kb / 1P
   Audio Frequency Power Amplifier,Low Speed Switching
logo
Toshiba Semiconductor
2SA1359 TOSHIBA-2SA1359_07 Datasheet
130Kb / 4P
   Audio Frequency Power Amplifier Low-Speed Switching
logo
First Silicon Co., Ltd
FTD882 FS-FTD882 Datasheet
120Kb / 2P
   AUDIO FREQUENCY POWER AMPLIFIER LOW SPEED SWITCHING
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com