công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS2964 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Gennum Corporation

tên linh kiện GS2964
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMPTE 424M, SMPTE 292M and SMPTE 259M compliant
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GENNUM [Gennum Corporation]
Trang chủ  http://www.gennum.com
Logo GENNUM - Gennum Corporation

GS2964 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Gennum Corporation

  GS2964 Datasheet HTML 1Page - Gennum Corporation GS2964 Datasheet HTML 2Page - Gennum Corporation GS2964 Datasheet HTML 3Page - Gennum Corporation GS2964 Datasheet HTML 4Page - Gennum Corporation GS2964 Datasheet HTML 5Page - Gennum Corporation GS2964 Datasheet HTML 6Page - Gennum Corporation GS2964 Datasheet HTML 7Page - Gennum Corporation GS2964 Datasheet HTML 8Page - Gennum Corporation GS2964 Datasheet HTML 9Page - Gennum Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 17 page
background image
GS2964 Adaptive Cable Equalizer
Data Sheet
51913 - 3
March 2010
5 of 17
12
VEE_D
Analog
Power
Most negative power supply for the digital circuitry and output
buffer.
Connect to GND.
13
VCC_D
Analog
Power
Most positive power supply for the digital I/O pins of the device.
Connect to +3.3V DC.
14
MUTE
Not
Synchronous
Input
CONTROL SIGNAL INPUT
levels are LVCMOS/LVTTL compatible. (3.3V Tolerant)
Controls output behaviour on SDO and SDO. (Internal pull-down).
See Section 4.5.
15
CD
Not
Synchronous
Output
STATUS SIGNAL OUTPUT
Signal levels are LVCMOS/LVTTL compatible.
Indicates the presence of an input signal.
See Section 4.5.
16
VCC_A
Analog
Power
Most positive power supply for the analog circuitry of the device.
Connect to +3.3V DC.
Center Pad
Power
Internally bonded to VEE_A.
Table 1-1: GS2964 Pin Descriptions (Continued)
Pin Number
Name
Timing
Type
Description


Số phần tương tự - GS2964

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
GS2964 SEMTECH-GS2964 Datasheet
826Kb / 17P
   Adaptive Cable Equalizer
More results

Mô tả tương tự - GS2964

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
CLC034 NSC-CLC034 Datasheet
461Kb / 6P
   SMPTE 292M / 259M Adaptive Cable Equalizer
logo
Texas Instruments
LMH0034 TI1-LMH0034_14 Datasheet
705Kb / 15P
[Old version datasheet]   SMPTE 292M / 259M Adaptive Cable Equalizer
logo
National Semiconductor ...
LMH0044 NSC-LMH0044_07 Datasheet
224Kb / 8P
   SMPTE 292M / 259M Adaptive Cable Equalizer
logo
Texas Instruments
LMH0044 TI1-LMH0044 Datasheet
742Kb / 14P
[Old version datasheet]   SMPTE 292M / 259M Adaptive Cable Equalizer
logo
National Semiconductor ...
LMH0034 NSC-LMH0034_07 Datasheet
267Kb / 8P
   SMPTE 292M / 259M Adaptive Cable Equalizer
LMH0044 NSC-LMH0044 Datasheet
506Kb / 7P
   SMPTE 292M / 259M Adaptive Cable Equalizer
LMH0044 NSC-LMH0044_09 Datasheet
254Kb / 8P
   SMPTE 292M / 259M Adaptive Cable Equalizer
logo
Texas Instruments
LMH0044 TI1-LMH0044_14 Datasheet
743Kb / 15P
[Old version datasheet]   SMPTE 292M / 259M Adaptive Cable Equalizer
logo
National Semiconductor ...
LMH0044 NSC-LMH0044_08 Datasheet
226Kb / 8P
   SMPTE 292M / 259M Adaptive Cable Equalizer
LMH0034 NSC-LMH0034_09 Datasheet
296Kb / 8P
   SMPTE 292M / 259M Adaptive Cable Equalizer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com