công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD1837 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD1837
Giải thích chi tiết về linh kiện  2 ADC, 8 DAC, 96 kHz, 24-Bit Codec
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD1837 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD1837_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD1837_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD1837_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD1837_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD1837_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD1837_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD1837_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD1837_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD1837_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 24 page
background image
REV. B
–8–
AD1837–Typical Performance Characteristics
FREQUENCY (Normalized to
f
S)
05
10
–150
15
–100
–50
0
TPC 1. ADC Composite Filter Response
FREQUENCY (Hz)
–30
020
5
10
15
–25
–20
–15
–10
–5
0
5
TPC 2. ADC High-Pass Filter Response, fS = 48 kHz
FREQUENCY (Normalized to
f
S)
–150
0
2.0
0.5
1.0
1.5
0
–100
–50
TPC 3. ADC Composite Filter Response
(Pass-Band Section)
FREQUENCY (Hz)
–30
020
5
10
15
–25
–20
–15
–10
–5
0
5
TPC 4. ADC High-Pass Filter Response, fS = 96 kHz
FREQUENCY (kHz)
0
–50
–150
–100
0
200
50
100
150
TPC 5. DAC Composite Filter Response, fS = 48 kHz
0
–50
–150
–100
0
200
50
100
150
FREQUENCY (kHz)
TPC 6. DAC Composite Filter Response, fS = 96 kHz


Số phần tương tự - AD1837_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD1837A AD-AD1837A Datasheet
401Kb / 24P
   2 ADC, 8 DAC, 96 kHz, 24-Bit Codec
REV. A
AD1837AAS AD-AD1837AAS Datasheet
401Kb / 24P
   2 ADC, 8 DAC, 96 kHz, 24-Bit Codec
REV. A
AD1837AAS-REEL AD-AD1837AAS-REEL Datasheet
401Kb / 24P
   2 ADC, 8 DAC, 96 kHz, 24-Bit Codec
REV. A
AD1837AASZ AD-AD1837AASZ Datasheet
401Kb / 24P
   2 ADC, 8 DAC, 96 kHz, 24-Bit Codec
REV. A
AD1837AASZ-REEL AD-AD1837AASZ-REEL Datasheet
401Kb / 24P
   2 ADC, 8 DAC, 96 kHz, 24-Bit Codec
REV. A
More results

Mô tả tương tự - AD1837_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD1835 AD-AD1835_15 Datasheet
705Kb / 24P
   2 ADC, 8 DAC, 96 kHz, 24-Bit Codec
REV. B
AD1837A AD-AD1837A_15 Datasheet
407Kb / 24P
   2 ADC, 8 DAC, 96 kHz, 24-Bit Codec
REV. A
AD1837 AD-AD1837 Datasheet
523Kb / 24P
   2 ADC, 8 DAC, 96 kHz, 24-Bit Codec
REV. B
AD1835 AD-AD1835 Datasheet
326Kb / 23P
   2 ADC, 8 DAC, 96 kHz, 24-Bit Codec
REV. PrA
AD1837A AD-AD1837A Datasheet
401Kb / 24P
   2 ADC, 8 DAC, 96 kHz, 24-Bit Codec
REV. A
AD1838 AD-AD1838 Datasheet
424Kb / 24P
   2 ADC, 6 DAC,96 kHz, 24-Bit Codec
REV. 0
AD1838A AD-AD1838A_15 Datasheet
537Kb / 24P
   2 ADC, 6 DAC, 96 kHz, 24-Bit Codec
REV. A
AD1839 AD-AD1839_15 Datasheet
325Kb / 24P
   2 ADC, 6 DAC, 96 kHz, 24-Bit Codec
REV. B
AD1838 AD-AD1838_15 Datasheet
501Kb / 24P
   2 ADC, 6 DAC, 96 kHz, 24-Bit Codec
REV. A
AD1835A AD-AD1835A_15 Datasheet
281Kb / 24P
   2 ADC, 8 DAC, 96 kHz, 24-Bit Codecs
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com