công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD1380 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD1380
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Cost 16-Bit Sampling ADC
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD1380 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button AD1380_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD1380_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD1380_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD1380_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD1380_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD1380_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD1380_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD1380_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD1380_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
AD1380
Rev. D | Page 10 of 12
–15V
+15V
A
16-BIT SUCCESSIVE
APPROMIXATION REGISTER
16-BIT DAC
REF
CONTROL
7
4
30
3
2
8
1
6
32
31
eIN
(0V TO 10V)
IIN
KEEP/
REJECT
7.5k
Ω
+15V
–15V
ZERO
ADJ
10k
Ω
TO
100k
Ω
5
IOS = 1.3mA
AD1380
1.8M
Ω
+5V
29
+
1
μF
+
1
μF
+15V
–15V
GAIN
ADJ
10k
Ω
TO
100k
Ω
300k
Ω
0.01
μF
NOTE:
ANALOG (
) AND DIGITAL (
) GROUNDS ARE NOT TIED INTERNALLY AND MUST BE CONNECTED EXTERNALLY.
SHA
Figure 9. Analog and Power Connections for Unipolar 0 V to 10 V Input Range
–15V
+15V
A
16-BIT SUCCESSIVE
APPROMIXATION REGISTER
16-BIT DAC
REF
CONTROL
7
4
30
3
2
8
1
6
32
31
eIN
(–10V TO +10V)
IIN
KEEP/
REJECT
7.5k
Ω
+15V
–15V
ZERO
ADJ
10k
Ω
TO
100k
Ω
5
IOS = 1.3mA
AD1380
1.8M
Ω
+5V
29
+
1
μF
+
1
μF
+15V
–15V
GAIN
ADJ
10k
Ω
TO
100k
Ω
300k
Ω
0.01
μF
NOTE:
ANALOG (
) AND DIGITAL (
) GROUNDS ARE NOT TIED INTERNALLY AND MUST BE CONNECTED EXTERNALLY.
SHA
Figure 10. Analog and Power Connections
for Bipolar −10 V to +10 V Input Range


Số phần tương tự - AD1380_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD1380JD AD-AD1380JD Datasheet
240Kb / 8P
   Low Cost 16-Bit Sampling ADC
REV. B
AD1380KD AD-AD1380KD Datasheet
240Kb / 8P
   Low Cost 16-Bit Sampling ADC
REV. B
More results

Mô tả tương tự - AD1380_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD1380 AD-AD1380 Datasheet
240Kb / 8P
   Low Cost 16-Bit Sampling ADC
REV. B
logo
Linear Technology
LTC1605ACG LINER-LTC1605ACG Datasheet
339Kb / 16P
   16-Bit, 100ksps, Sampling ADC
LTC1605 LINER-LTC1605 Datasheet
490Kb / 16P
   16-Bit, 100ksps, Sampling ADC
LTC1605 LINER-LTC1605_15 Datasheet
339Kb / 16P
   16-Bit, 100ksps, Sampling ADC
logo
Analog Devices
AD1876 AD-AD1876 Datasheet
190Kb / 12P
   16-Bit 100 kSPS Sampling ADC
REV. A
AD676 AD-AD676_15 Datasheet
391Kb / 16P
   16-Bit 100 kSPS Sampling ADC
REV. A
AD676 AD-AD676_17 Datasheet
421Kb / 17P
   16-Bit 100 kSPS Sampling ADC
AD1876 AD-AD1876_15 Datasheet
158Kb / 12P
   16-Bit 100 kSPS Sampling ADC
REV. A
AD677 AD-AD677_15 Datasheet
430Kb / 16P
   16-Bit 100 kSPS Sampling ADC
REV. A
AD676 AD-AD676 Datasheet
388Kb / 16P
   16-Bit 100 kSPS Sampling ADC
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com