công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GMA1298 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Guilin Strong Micro-Electronics Co., Ltd.

tên linh kiện GMA1298
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP Low Frequency Amplifier Transistor
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GSME [Guilin Strong Micro-Electronics Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.gsme.com.cn
Logo GSME - Guilin Strong Micro-Electronics Co., Ltd.

GMA1298 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Guilin Strong Micro-Electronics Co., Ltd.

  GMA1298 Datasheet HTML 1Page - Guilin Strong Micro-Electronics Co., Ltd. GMA1298 Datasheet HTML 2Page - Guilin Strong Micro-Electronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
桂 林 斯 壯 微 電 子 有 限 責 任 公 司
Guilin Strong Micro-Electronics Co.,Ltd.
GMA1298
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性
(TA=25℃ unless otherwise noted 如無特殊說明,溫度爲 25℃)
Characteristic
特性參數
Symbol
符號
Test Condition
測試條件
Min
最小值
Typ
典型值
Max
最大值
Unit
單位
Collector Cutoff Current
集電極截止電流
ICBO
VCB=-35V,
IE=0
-0.1
μ
A
Emitter Cutoff Current
發射極截止電流
IEBO
VEB=-5V,
IC=0
-0.1
μ
A
Collector-Base Breakdown Voltage
集電極
-基極擊穿電壓
V(BR)CBO
IC=-100μA
-35
V
Collector-Emitter Breakdown Voltage
集電極
-發射極擊穿電壓
V(BR)CEO
IC=-1.0mA
-30
V
Emitter-Base Breakdown Votlage
發射極
-基極擊穿電壓
V(BR)EBO
IE=-100μA
-5
V
DC Current Gain
直流電流增益
HFE1
VCE=-1V,
IC=-100mA
100
320
DC Current Gain
直流電流增益
HFE2
VCE=-1V,
IC=-800mA
40
Collector-Emitter Saturation Voltage
集電極
-發射極飽和壓降
VCE(sat)
IC=-500mA,
IB=-20mA
-0.4
V
Base-Emitter Saturation Voltage
基極
-發射極飽和壓降
VBE(sat)
IC=-800mA,
IB=-80mA
-1.2
V
Base-Emitter Saturation
基極
-發射極電壓
VBE
VCE=-1V,
IC=-10mA
-0.5
-0.8
V
Transition Frequency
特徵頻率
fT
VCE=-5V,
IC=-10mA
120
MHz
Collector Output Capacitance
輸出電容
Cob
VCB=-10V,
IE=0,
f=1MHz
13
pF


Số phần tương tự - GMA1298

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
GMA12AG75 ETC2-GMA12AG75 Datasheet
285Kb / 7P
    5x7 Dot Matrix
GMA12AG75 ETC1-GMA12AG75 Datasheet
285Kb / 7P
   1.2inch 5x7 Dot Matrix
GMA12IB75 ETC2-GMA12IB75 Datasheet
285Kb / 7P
    5x7 Dot Matrix
GMA12IB75 ETC1-GMA12IB75 Datasheet
285Kb / 7P
   1.2inch 5x7 Dot Matrix
GMA12IG75 ETC2-GMA12IG75 Datasheet
285Kb / 7P
    5x7 Dot Matrix
More results

Mô tả tương tự - GMA1298

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guilin Strong Micro-Ele...
GM9012 GSME-GM9012_15 Datasheet
208Kb / 2P
   PNP Low Frequency Amplifier Transistor
logo
Unisonic Technologies
MMBT1015 UTC-MMBT1015_11 Datasheet
190Kb / 5P
   LOW FREQUENCY PNP AMPLIFIER TRANSISTOR
logo
Guilin Strong Micro-Ele...
GMA1505 GSME-GMA1505 Datasheet
207Kb / 2P
   PNP Low Frequency Amplifier Transistor
GM807 GSME-GM807 Datasheet
228Kb / 2P
   PNP Low Frequency Amplifier Transistor
logo
Unisonic Technologies
2SA1015 UTC-2SA1015_09 Datasheet
143Kb / 4P
   LOW FREQUENCY PNP AMPLIFIER TRANSISTOR
logo
Dongguan City Niuhang E...
BC807 NIUHANG-BC807 Datasheet
349Kb / 3P
   PNP Low Frequency Amplifier Transistor
logo
Unisonic Technologies
MMBT1015 UTC-MMBT1015 Datasheet
56Kb / 4P
   LOW FREQUENCY PNP AMPLIFIER TRANSISTOR
logo
Guilin Strong Micro-Ele...
GMB624 GSME-GMB624 Datasheet
206Kb / 2P
   PNP Low Frequency Amplifier Transistor
logo
FutureWafer Tech Co.,Lt...
2SA1015 FUTUREWAFER-2SA1015 Datasheet
923Kb / 7P
   Low Frequency Amplifier PNP Epitaxial Silicon Transistor
27-NOV-2021 V 2.0
logo
Unisonic Technologies
2SA733 UTC-2SA733_11 Datasheet
175Kb / 4P
   LOW FREQUENCY AMPLIFIER PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com