công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD684 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD684
Giải thích chi tiết về linh kiện  Four-Channel Sample-and-Hold Amplifier
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD684 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

  AD684_15 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD684_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD684_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD684_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD684_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD684_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD684_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD684_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
AD684
REV. A
–8–
DATA ACQUISITION APPLICATIONS
Figure 9 shows a typical data acquisition circuit using the
AD684 and the high speed 12-bit A-to-D converter, the
AD7672. Four input signals are simultaneously sampled by the
AD684 as the HOLD command is given. One of the four held
outputs is selected by the ADG201, quad CMOS switch, and
buffered by the AD711. The AD588 provides the reference
voltage with switches A-B and C-D selecting a –5 V to +5 V or
0 to +5 V input range.
Figure 9. Data Acquisition System Using the AD684 and the AD7672
OUTLINE DIMENSIONS
Dimensions shown in inches and (mm).
Q-16
16-Lead Cerdip


Số phần tương tự - AD684_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD684AQ AD-AD684AQ Datasheet
362Kb / 8P
   Four-Channel Sample-and-Hold Amplifier
REV. A
AD684JQ AD-AD684JQ Datasheet
362Kb / 8P
   Four-Channel Sample-and-Hold Amplifier
REV. A
AD684SQ AD-AD684SQ Datasheet
362Kb / 8P
   Four-Channel Sample-and-Hold Amplifier
REV. A
More results

Mô tả tương tự - AD684_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
5962-9201301MEA AD-5962-9201301MEA Datasheet
265Kb / 8P
   Four-Channel Sample-and-Hold Amplifier
REV. A
AD684 AD-AD684 Datasheet
362Kb / 8P
   Four-Channel Sample-and-Hold Amplifier
REV. A
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX5166 MAXIM-MAX5166 Datasheet
185Kb / 12P
   32-Channel Sample/Hold Amplifier with Four Multiplexed Inputs
Rev 0; 8/99
logo
NXP Semiconductors
NE5537 PHILIPS-NE5537 Datasheet
103Kb / 8P
   Sample-and-hold amplifier
August 31, 1994
logo
Linear Technology
LF398S8 LINER-LF398S8 Datasheet
144Kb / 2P
   Precision Sample and Hold Amplifier?
logo
Intersil Corporation
HA5351 INTERSIL-HA5351_07 Datasheet
176Kb / 7P
   64ns Sample and Hold Amplifier
HA5351IBZ INTERSIL-HA5351IBZ Datasheet
206Kb / 7P
   64ns Sample and Hold Amplifier
April 25, 2013
logo
Linear Technology
LF198A LINER-LF198A Datasheet
1Mb / 16P
   Precision Sample and Hold Amplifier
LF398S8 LINER-LF398S8_15 Datasheet
156Kb / 2P
   Precision Sample and Hold Amplifier
logo
Renesas Technology Corp
HA5351 RENESAS-HA5351 Datasheet
421Kb / 7P
   64ns Sample and Hold Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com