công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD5N50F bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD5N50F
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel MOSFET, FRFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD5N50F bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD5N50F Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50F Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50F Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50F Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50F Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50F Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50F Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50F Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
FDD5N50F Rev. A1
www.fairchildsemi.com
4
Typical Performance Characteristics (Continued)
Figure 7. Breakdown Voltage Variation
Figure 8. Maximum Safe Operating Area
vs. Temperature
Figure 9. Maximum Drain Current
Figure 10. Transient Thermal Response Curve
-75
-25
25
75
125
175
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
*Notes:
1. VGS = 0V
2. ID = 250µA
TJ, Junction Temperature [
oC]
1
10
100
1000
0.01
0.1
1
10
30
40µs
100µs
1ms
10ms
VDS, Drain-Source Voltage [V]
Operation in This Area
is Limited by R DS(on)
*Notes:
1. TC = 25
oC
2. TJ = 150
oC
3. Single Pulse
DC
25
50
75
100
125
150
0
1
2
3
4
TC, Case Temperature [
oC]
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
0.01
0.1
1
0.003
0.01
0.1
0.2
0.05
0.02
*Notes:
1. ZθJC(t) = 1.4
oC/W Max.
2. Duty Factor, D= t1/t2
3. TJM - TC = PDM * ZθJC(t)
0.5
Single pulse
Rectangular Pulse Duration [sec]
3
t1
PDM
t2


Số phần tương tự - FDD5N50F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD5N50F FAIRCHILD-FDD5N50F Datasheet
641Kb / 8P
   N-Channel MOSFET, FRFET 500V, 3.5A, 1.55廓
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD5N50F ISC-FDD5N50F Datasheet
297Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - FDD5N50F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FCH47N60NF FAIRCHILD-FCH47N60NF Datasheet
301Kb / 8P
   N-Channel MOSFET, FRFET
FDP5N50U FAIRCHILD-FDP5N50U Datasheet
230Kb / 10P
   N-Channel MOSFET, FRFET
FCA36N60NF FAIRCHILD-FCA36N60NF Datasheet
269Kb / 8P
   N-Channel MOSFET, FRFET
FDH45N50F FAIRCHILD-FDH45N50F Datasheet
1Mb / 7P
   500V N-Channel MOSFET, FRFET
FCH47N60F FAIRCHILD-FCH47N60F_13 Datasheet
290Kb / 8P
   N-Channel SuperFET FRFET MOSFET
FDH45N50F FAIRCHILD-FDH45N50F_08 Datasheet
1Mb / 7P
   500V N-Channel MOSFET, FRFET
FCA47N60F FAIRCHILD-FCA47N60F Datasheet
196Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET, FRFET
FDH45N50F_0605 FAIRCHILD-FDH45N50F_0605 Datasheet
1Mb / 7P
   500V N-Channel MOSFET, FRFET
FCH76N60NF FAIRCHILD-FCH76N60NF Datasheet
539Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET, FRFET
FCH041N60F FAIRCHILD-FCH041N60F Datasheet
339Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET, FRFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com