công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA114ECA bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Bruckewell Technology LTD

tên linh kiện TA114ECA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Digital Transistor
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BWTECH [Bruckewell Technology LTD]
Trang chủ  http://www.bruckewell-semi.com
Logo BWTECH - Bruckewell Technology LTD

TA114ECA bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Bruckewell Technology LTD

  TA114ECA Datasheet HTML 1Page - Bruckewell Technology LTD TA114ECA Datasheet HTML 2Page - Bruckewell Technology LTD TA114ECA Datasheet HTML 3Page - Bruckewell Technology LTD TA114ECA Datasheet HTML 4Page - Bruckewell Technology LTD TA114ECA Datasheet HTML 5Page - Bruckewell Technology LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
TA114ECA-TA144ECA
Digital Transistor
Publication Order Number: [TA114ECA-TA144ECA]
© Bruckewell Technology Corporation Rev. A -2014
Features
• Epitaxial planar die construction.
• Complementary NPN types available (DTC).
• Built-in biasing resistors,R1=R2.
• RoHS compliant package
Applications
• Case: SOT-23 Molded plastic
• Epoxy: UL94V-O rate flame retardant
Packing & Order Information
3,000/Reel
Graphic symbol


Số phần tương tự - TA114ECA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1143A TAI-SAW-TA1143A Datasheet
361Kb / 7P
   SAW Rx Filter 722MHz LTE Band 29 SMD 1411
TA1145A TAI-SAW-TA1145A Datasheet
245Kb / 8P
   SAW Filter 1842.5 MHz BW35MHz
TA1147A TAI-SAW-TA1147A Datasheet
427Kb / 5P
   SAW Filter 1567.5 MHz
TA1148A TAI-SAW-TA1148A Datasheet
441Kb / 6P
   SAW Filter 932 MHz
More results

Mô tả tương tự - TA114ECA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
DTC114T UTC-DTC114T Datasheet
194Kb / 3P
   NPN DIGITAL TRANSISTOR NPN DIGITAL TRANSISTOR
DTA114E UTC-DTA114E_15 Datasheet
263Kb / 3P
   DIGITAL TRANSISTOR
logo
Rohm
DTA013Z ROHM-DTA013Z_16 Datasheet
1Mb / 10P
   Digital Transistor
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
DTC144ECA BILIN-DTC144ECA Datasheet
159Kb / 3P
   Digital Transistor
logo
Micro Commercial Compon...
UMC4N MCC-UMC4N Datasheet
463Kb / 3P
   DIGITAL TRANSISTOR
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
DTA114EUA BILIN-DTA114EUA Datasheet
110Kb / 4P
   Digital Transistor
DTC114EE BILIN-DTC114EE Datasheet
108Kb / 3P
   Digital Transistor
DTC114EUA BILIN-DTC114EUA Datasheet
172Kb / 4P
   Digital Transistor
DTA143XCA BILIN-DTA143XCA Datasheet
177Kb / 5P
   Digital Transistor
DTA124ECA BILIN-DTA124ECA_08 Datasheet
176Kb / 4P
   Digital Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com