công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS052D bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Bruckewell Technology LTD

tên linh kiện SS052D
Giải thích chi tiết về linh kiện  SWITCHMODE SCHOTTKY RECTIFIER
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BWTECH [Bruckewell Technology LTD]
Trang chủ  http://www.bruckewell-semi.com
Logo BWTECH - Bruckewell Technology LTD

SS052D bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Bruckewell Technology LTD

  SS052D Datasheet HTML 1Page - Bruckewell Technology LTD SS052D Datasheet HTML 2Page - Bruckewell Technology LTD SS052D Datasheet HTML 3Page - Bruckewell Technology LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Preliminary SS052D
SWITCHMODE SCHOTTKY RECTIFIER
Publication Order Number: [SS052D]
© Bruckewell Technology Corporation Rev. A -2014
LCD Backlighting is Portable Devices
Digital Cameras and Camcorders
Mobile Phones and accessories
Notebooks, Electronic Books
GPS
Features
• Ultra low VF - 420mV @ 500mA
• Ultra low VF - 360mV @ 300mA
• Low reverse current losses
• Negligible switching losses
• Extremely fast switching
• Meets MSL level 1, per J-STD-020
Solder dip 260 °C max. 10 s, per JESD 22-A111
• RoHS compliant package
Mechanical Data
• Case:
• DFN 0805 case
• Packed with FRP substrate and epoxy under filled
• Molding compound meets UL 94 V-0 flammability
Weight: DFN 0805: 0.016 gram
Packing & Order Information
3,000/Reel
Graphic symbol


Số phần tương tự - SS052D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
SS0520 PANJIT-SS0520 Datasheet
62Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODES
logo
Won-Top Electronics
SS0520 WTE-SS0520 Datasheet
46Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
SS0520 WTE-SS0520 Datasheet
51Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Pan Jit International I...
SS0520 PANJIT-SS0520 Datasheet
87Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
SS0520 PANJIT-SS0520 Datasheet
93Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
More results

Mô tả tương tự - SS052D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bruckewell Technology L...
SS053D BWTECH-SS053D Datasheet
196Kb / 3P
   SWITCHMODE SCHOTTKY RECTIFIER
SS34MA BWTECH-SS34MA Datasheet
234Kb / 3P
   SWITCHMODE SCHOTTKY RECTIFIER
SS34MA_SS34DA BWTECH-SS34MA_SS34DA Datasheet
234Kb / 3P
   SWITCHMODE SCHOTTKY RECTIFIER
SS54A BWTECH-SS54A Datasheet
411Kb / 4P
   SWITCHMODE SCHOTTKY RECTIFIER
SS36MA BWTECH-SS36MA Datasheet
293Kb / 2P
   SWITCHMODE SCHOTTKY RECTIFIER
logo
ON Semiconductor
SBRD81035CTLT4G ONSEMI-SBRD81035CTLT4G Datasheet
120Kb / 6P
   SWITCHMODE Schottky Power Rectifier
November, 2012 ??Rev. 9
MBRB8H100T4G ONSEMI-MBRB8H100T4G Datasheet
81Kb / 6P
   SWITCHMODE Schottky Power Rectifier
January, 2012 ??Rev. 4
MBRF2060CT ONSEMI-MBRF2060CT Datasheet
134Kb / 4P
   SWITCHMODE Schottky Power Rectifier
December, 2009 ??Rev. 8
NBRB8H100T4G ONSEMI-NBRB8H100T4G Datasheet
138Kb / 6P
   SWITCHMODE Schottky Power Rectifier
January, 2012 ??Rev. 4
MBRF2545CT ONSEMI-MBRF2545CT Datasheet
82Kb / 4P
   SWITCHMODE??Schottky Power Rectifier
June, 2007 - Rev. 8
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com