công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD539 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD539
Giải thích chi tiết về linh kiện  Wideband Dual-Channel Linear Multiplier/Divider
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD539 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD539_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD539_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD539_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD539_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD539_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD539_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD539_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD539_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD539_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 21 page
background image
AD539
Rev. B | Page 7 of 20
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
VY = VY1 − VY2, VX = VX1 – VX2, unless otherwise noted.
3
2
1
0
–1
–2
–3
0.01
0.1
1
10
CONTROL VOLTAGE (VX)
AD539J, S
SPECS
AD539K
SPECS
Figure 4. Maximum AC Gain Error Boundaries
0.20
0.15
0.10
0.05
0
01
2
CONTROL VOLTAGE (V)
3
f = 10kHz
VY = 1.5V rms
VY = 0.5V rms
Figure 5. Total Harmonic Distortion vs. Control Voltage
20
10
–10
–20
–30
–40
–50
–60
0
100k
1M
10M
100M
FREQUENCY (Hz)
VX = 3.162V
VX = 1.00V
VX = 0.316V
VX = 0.1V
VX = 0.032V
VX = 0.01V
FEEDTHROUGH
VX = –0.01V
Figure 6. Multiplier High Frequency Response Using LH0032 Op Amps
VX = +3V
100
90
10
0%
1V
50ns
2V
Figure 7. Multiplier Pulse Response Using LH0032 Op Amp, VX = 3 V
VX = +0.1V
100
90
10
0%
1V
50ns
100mV
Figure 8. Multiplier Pulse Response Using LH0032 Op Amp, VX = 0.1 V
–10
–20
–30
–40
–50
–60
–70
0
100k
1M
10M
100M
FREQUENCY (Hz)
VX = 3.162V
VX = 1.00V
VX = 0.316V
VX = 0.1V
VX = 0.032V
VX = 0.01V
Figure 9. High Frequency Response in Minimal Configuration


Số phần tương tự - AD539_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5390 AD-AD5390 Datasheet
1Mb / 44P
   8-/16-Channel, 3 V/5 V, Serial Input, Single- Supply, 12-/14-Bit Voltage Output DACs
REV. A
AD5390BCP-3 AD-AD5390BCP-3 Datasheet
1Mb / 44P
   8-/16-Channel, 3 V/5 V, Serial Input, Single- Supply, 12-/14-Bit Voltage Output DACs
REV. A
AD5390BCP-3 AD-AD5390BCP-3 Datasheet
616Kb / 40P
   32-Channel, 3 V/5 V, Single-Supply, 14-Bit, Voltage Output DAC
REV. 0
AD5390BCP-3 AD-AD5390BCP-3 Datasheet
766Kb / 28P
   32-Channel, 14-Bit, Parallel and Serial Input, Bipolar Voltage Output DAC
Rev. PrA
AD5390BCP-3-REEL AD-AD5390BCP-3-REEL Datasheet
1Mb / 44P
   8-/16-Channel, 3 V/5 V, Serial Input, Single- Supply, 12-/14-Bit Voltage Output DACs
REV. A
More results

Mô tả tương tự - AD539_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD539 AD-AD539 Datasheet
637Kb / 8P
   Wideband Dual-Channel Linear Multiplier/Divider
REV. A
logo
List of Unclassifed Man...
429A ETC1-429A Datasheet
60Kb / 1P
   Accurate, Wideband Multiplier, Divider, Square Rooter
logo
Intronics Power, Inc.
429 INTRONICS-429 Datasheet
162Kb / 1P
   Accurate, Wideband Multiplier, Divider, Square Rooter
logo
Motorola, Inc
MC1495 MOTOROLA-MC1495 Datasheet
973Kb / 15P
   Wideband Linear Four-Quadrant Multiplier
logo
Burr-Brown (TI)
4213 BURR-BROWN-4213 Datasheet
559Kb / 9P
   MULTIPLIER-DIVIDER
MPY100 BURR-BROWN-MPY100 Datasheet
159Kb / 12P
   MULTIPLIER-DIVIDER
logo
Elantec Semiconductor
EL4450C ELANTEC-EL4450C Datasheet
266Kb / 14P
   Wideband Four-Quadrant Multiplier
logo
Intersil Corporation
EL4450 INTERSIL-EL4450 Datasheet
170Kb / 10P
   Wideband Four-Quadrant Multiplier
logo
Marki Microwave
PD-0426 MARKIMICROWAVE-PD-0426 Datasheet
635Kb / 4P
   WIDEBAND WILKINSON POWER DIVIDER
PD-0440 MARKIMICROWAVE-PD-0440 Datasheet
461Kb / 3P
   WIDEBAND WILKINSON POWER DIVIDER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com