công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD532 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD532
Giải thích chi tiết về linh kiện  Internally Trimmed Integrated Circuit Multiplier
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD532 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD532_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD532_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD532_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD532_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD532_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD532_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD532_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD532_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD532_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 17 page
background image
AD532
Rev. D | Page 7 of 16
Table 4. 20 Lead Leadless Chip Carrier Pin Function Descriptions
Pin No.
Mnemonic
Description
2
Z
Dual Purpose Input
3
OUT
Product Output
4
−VS
Negative Supply Voltage
1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
15, 17
NC
No Connection
10
X1
X Multiplicand Input 1
13
X2
X Multiplicand Input 2
14
GND
Common
16
VOS
Output Offset Adjust
18
Y2
Y Multiplicand Input 2
19
Y1
Y Multiplicand Input 1
20
+VS
Positive Supply Voltage
Table 5. 14 Lead Side Braize DIP Pin Function Descriptions
Pin No.
Mnemonic
Description
1
Z
Dual Purpose Input
2
OUT
Product Output
3
−VS
Negative Supply Voltage
4, 5, 6
NC
No Connection
7
X1
X Multiplicand Input 1
9
X2
X Multiplicand Input 2
10
GND
Common
11
VOS
Output Offset Adjust
12
Y2
Y Multiplicand Input 2
13
Y1
Y Multiplicand Input 1
14
+VS
Positive Supply Voltage


Số phần tương tự - AD532_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5320 AD-AD5320 Datasheet
427Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 500 uA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
REV. F
AD5320 AD-AD5320 Datasheet
192Kb / 12P
   2.7 V to 5.5 V, 140 uA, Rail-to-Rail Output 12-Bit DAC in a SOT-23
REV. B
AD5320 AD-AD5320 Datasheet
359Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 115 uA, Parallel Interface Single Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
AD5320 AD-AD5320 Datasheet
274Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 230uA, Parallel Interface Dual Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
AD5320 AD-AD5320 Datasheet
324Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 500 uA, Parallel Interface Quad Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD532_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD532 AD-AD532 Datasheet
136Kb / 7P
   Internally Trimmed Integrated Circuit Multiplier
REV. B
AD532KDZ AD-AD532KDZ Datasheet
521Kb / 17P
   Internally Trimmed Integrated Circuit Multiplier
Rev. D
AD535 AD-AD535_15 Datasheet
1Mb / 6P
   INTERNALLY TRIMMED INTEGRATED CIRCUIT DIVIDER
AD534 AD-AD534 Datasheet
159Kb / 12P
   Internally Trimmed Precision IC Multiplier
REV. B
AD632 AD-AD632 Datasheet
177Kb / 6P
   Internally Trimmed Precision IC Multiplier
REV. A
AD534 AD-AD534_15 Datasheet
530Kb / 21P
   Internally Trimmed Precision IC Multiplier
REV. D
AD632 AD-AD632_15 Datasheet
498Kb / 13P
   Internally Trimmed Precision IC Multiplier
REV. D
AD534JDZ AD-AD534JDZ Datasheet
575Kb / 21P
   Internally Trimmed Precision IC Multiplier
REV. C
AD632ADZ AD-AD632ADZ Datasheet
458Kb / 13P
   Internally Trimmed Precision IC Multiplier
REV. D
logo
Motorola, Inc
MC3419-1 MOTOROLA-MC3419-1 Datasheet
1Mb / 16P
   SUBSCRIBER LOOP INTERFACE CIRCUIT(SLIC) BIPOLASER-TRIMMED INTEGRATED CIRCUIT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com