công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD8453LZ_F085 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD8453LZ_F085
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Power Trench짰 MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD8453LZ_F085 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD8453LZ_F085 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD8453LZ_F085 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD8453LZ_F085 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD8453LZ_F085 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD8453LZ_F085 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD8453LZ_F085 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD8453LZ_F085 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
FDD8453LZ_F085 Rev. C1
www.fairchildsemi.com
5
Figure 5.
110
100
0.1
1
10
100
1000
100us
1ms
10ms
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
OPERATION IN THIS
AREA MAY BE
LIMITED BY rDS(on)
SINGLE PULSE
TJ = MAX RATED
TC = 25oC
DC
Forward Bias Safe Operating Area
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
1
10
100
1000
STARTING TJ = 150oC
STARTING TJ = 25oC
tAV, TIME IN AVALANCHE (ms)
tAV = (L)(IAS)/(1.3*RATED BVDSS - VDD)
If R = 0
If R
≠ 0
tAV = (L/R)ln[(IAS*R)/(1.3*RATED BVDSS - VDD) +1]
NOTE: Refer to Fairchild Application Notes AN7514 and AN7515
Figure 6. Unclamped Inductive Switching
Capability
Figure 7.
01
23
45
0
25
50
75
100
TJ = -55oC
TJ = 25oC
TJ = 175oC
PULSE DURATION = 80μs
DUTY CYCLE = 0.5% MAX
VDD = 5V
VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
Transfer Characteristics
Figure 8.
0.00.4
0.81.2
1.62.0
0
25
50
75
100
VGS = 4V
VGS = 10V
VGS = 4.5V
VGS = 3V
VGS = 3.5V
PULSE DURATION = 80μs
DUTY CYCLE = 0.5% MAX
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
Saturation Characteristics
Figure 9.
24
68
10
3
6
9
12
15
18
21
ID = 15A PULSE DURATION = 80μs
DUTY CYCLE = 0.5% MAX
VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
TJ = 25oC
TJ = 175oC
Drain to Source On-Resistance
Variation vs Gate to Source Voltage
Figure 10.
-80
-40
0
40
80
120
160
200
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
PULSE DURATION = 80μs
DUTY CYCLE = 0.5% MAX
ID = 15A
VGS = 10V
TJ, JUNCTION TEMPERATURE(oC)
Normalized Drain to Source On
Resistance vs Junction Temperature
Typical Characteristics


Số phần tương tự - FDD8453LZ_F085

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
FDD8453LZ-F085 ONSEMI-FDD8453LZ-F085 Datasheet
510Kb / 8P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET 40V, 50A, 6.5m廓
August-2017,Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8453LZ_F085 FAIRCHILD-FDD8453LZ_F085_12 Datasheet
417Kb / 7P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET 40V, 50A, 6.5m廓
More results

Mô tả tương tự - FDD8453LZ_F085

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDMC86260 FAIRCHILD-FDMC86260 Datasheet
251Kb / 7P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET
FDB42AN15_F085 FAIRCHILD-FDB42AN15_F085 Datasheet
350Kb / 6P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDD9410-F085 ONSEMI-FDD9410-F085 Datasheet
706Kb / 7P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET
August-2017, Rev3
logo
Fairchild Semiconductor
FDMC86102LZ FAIRCHILD-FDMC86102LZ Datasheet
266Kb / 7P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDMS5360L-F085 ONSEMI-FDMS5360L-F085 Datasheet
854Kb / 6P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET
September-2017, Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
FDBL0630N150 FAIRCHILD-FDBL0630N150 Datasheet
501Kb / 6P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET
FDD120AN15_F085 FAIRCHILD-FDD120AN15_F085 Datasheet
365Kb / 6P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET
FDMC7692 FAIRCHILD-FDMC7692_10 Datasheet
215Kb / 7P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET
FDMC86240 FAIRCHILD-FDMC86240 Datasheet
321Kb / 7P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET
FDMC7678 FAIRCHILD-FDMC7678 Datasheet
260Kb / 7P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com