công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD3682_F085 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD3682_F085
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD3682_F085 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD3682_F085 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD3682_F085 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD3682_F085 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD3682_F085 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD3682_F085 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD3682_F085 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD3682_F085 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD3682_F085 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD3682_F085 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
Figure 5. Forward Bias Safe Operating Area
NOTE: Refer to Fairchild Application Notes AN7514 and AN7515
Figure 6. Unclamped Inductive Switching
Capability
Figure 7. Transfer Characteristics
Figure 8. Saturation Characteristics
Figure 9. Drain to Source On Resistance vs Drain
Current
Figure 10. Normalized Drain to Source On
Resistance vs Junction Temperature
Typical Characteristics T
C = 25°C unless otherwise noted
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
0.1
1
10
100
1
10
100
200
200
TJ = MAX RATED
TC = 25
oC
SINGLE PULSE
LIMITED BY rDS(ON)
AREA MAY BE
OPERATION IN THIS
10
µs
100
µs
1ms
10ms
DC
1
10
100
0.001
0.01
0.1
1
10
tAV, TIME IN AVALANCHE (ms)
STARTING TJ = 25
oC
STARTING TJ = 150
oC
tAV = (L)(IAS)/(1.3*RATED BVDSS - VDD)
If R = 0
If R
≠ 0
tAV = (L/R)ln[(IAS*R)/(1.3*RATED BVDSS - VDD) +1]
0
20
40
60
80
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
PULSE DURATION = 80
µs
DUTY CYCLE = 0.5% MAX
VDD = 15V
TJ = 175
oC
TJ = 25
oC
TJ = -55
oC
0
20
40
60
80
01
234
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
VGS = 6V
PULSE DURATION = 80
µs
DUTY CYCLE = 0.5% MAX
VGS = 5V
TC = 25
oC
VGS = 20V
VGS = 10V
20
30
40
50
60
0
5
10
15
20
25
30
35
Id, DRAIN CURRENT (A)
VGS = 10V
VGS = 6V
PULSE DURATION = 80ms
DUTY CYCLE = 0.5% MAX
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
-80
-40
0
40
80
120
160
200
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
VGS = 10V, ID =32A
PULSE DURATION = 80
µs
DUTY CYCLE = 0.5% MAX
©2010 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD3682_F085 Rev. A


Số phần tương tự - FDD3682_F085

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
FDD3682-F085 ONSEMI-FDD3682-F085 Datasheet
368Kb / 12P
   N-Channel PowerTrench® MOSFET 100V, 32A, 36mΩ
September-2017, Rev. 1
More results

Mô tả tương tự - FDD3682_F085

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDS8978 FAIRCHILD-FDS8978_11 Datasheet
704Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDMS86350 FAIRCHILD-FDMS86350 Datasheet
253Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDB8443_F085 FAIRCHILD-FDB8443_F085 Datasheet
621Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDB8896_F085 FAIRCHILD-FDB8896_F085 Datasheet
216Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDBL9401_F085 FAIRCHILD-FDBL9401_F085 Datasheet
385Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDD770N15A FAIRCHILD-FDD770N15A Datasheet
639Kb / 10P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDMS7698 FAIRCHILD-FDMS7698 Datasheet
256Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDB075N15A FAIRCHILD-FDB075N15A Datasheet
311Kb / 10P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDP100N10 FAIRCHILD-FDP100N10 Datasheet
454Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDD8444L FAIRCHILD-FDD8444L Datasheet
282Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDS8896 FAIRCHILD-FDS8896_07 Datasheet
622Kb / 12P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com