công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD1600N10ALZD bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD1600N10ALZD
Giải thích chi tiết về linh kiện  BoostPak (N-Channel PowerTrench짰 MOSFET Diode)
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD1600N10ALZD bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FDD1600N10ALZD Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD1600N10ALZD Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD1600N10ALZD Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD1600N10ALZD Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD1600N10ALZD Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD1600N10ALZD Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FDD1600N10ALZD Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FDD1600N10ALZD Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor FDD1600N10ALZD Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
©2013 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD1600N10ALZD Rev. C2
www.fairchildsemi.com
9
Figure 24. Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit & Waveforms
DUT
VDS
+
_
Driver
RG
Same Type
as DUT
VGS
• dv/dt controlled by R
G
•I
SD controlled by pulse period
VDD
L
I SD
10V
VGS
( Driver )
I SD
( DUT )
VDS
( DUT )
VDD
Body Diode
Forward Voltage Drop
VSD
I
FM , Body Diode Forward Current
Body Diode Reverse Current
IRM
Body Diode Recovery dv/dt
di/dt
D =
Gate Pulse Width
Gate Pulse Period
--------------------------
DUT
VDS
+
_
Driver
RG
Same Type
as DUT
VGS
• dv/dt controlled by R
G
•I
SD controlled by pulse period
VDD
LL
I SD
10V
VGS
( Driver )
I SD
( DUT )
VDS
( DUT )
VDD
Body Diode
Forward Voltage Drop
VSD
I
FM , Body Diode Forward Current
Body Diode Reverse Current
IRM
Body Diode Recovery dv/dt
di/dt
D =
Gate Pulse Width
Gate Pulse Period
--------------------------
D =
Gate Pulse Width
Gate Pulse Period
--------------------------


Số phần tương tự - FDD1600N10ALZD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD1600N10ALZ FAIRCHILD-FDD1600N10ALZ Datasheet
1Mb / 10P
   Consumer Appliances
logo
Guangdong Youtai Semico...
FDD1600N10ALZ UMW-FDD1600N10ALZ Datasheet
624Kb / 6P
   100 V N-ChannelMOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDD1600N10ALZD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD850N10LD FAIRCHILD-FDD850N10LD Datasheet
813Kb / 11P
   BoostPak (N-Channel PowerTrench짰 MOSFET Diode)
FDS8978 FAIRCHILD-FDS8978_11 Datasheet
704Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDMS86350 FAIRCHILD-FDMS86350 Datasheet
253Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDB8443_F085 FAIRCHILD-FDB8443_F085 Datasheet
621Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDB8896_F085 FAIRCHILD-FDB8896_F085 Datasheet
216Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDBL9401_F085 FAIRCHILD-FDBL9401_F085 Datasheet
385Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDD770N15A FAIRCHILD-FDD770N15A Datasheet
639Kb / 10P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDMS7698 FAIRCHILD-FDMS7698 Datasheet
256Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDB075N15A FAIRCHILD-FDB075N15A Datasheet
311Kb / 10P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDP100N10 FAIRCHILD-FDP100N10 Datasheet
454Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com