công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDC5661N_F085 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDC5661N_F085
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Logic Level PowerTrench짰 MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDC5661N_F085 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  FDC5661N_F085 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDC5661N_F085 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDC5661N_F085 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDC5661N_F085 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDC5661N_F085 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDC5661N_F085 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDC5661N_F085 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
FDC5661N_F085 Rev. A
www.fairchildsemi.com
6
Figure 11.
-80
-40
0
40
80
120
160
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
1.15
ID = 250μA
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (oC)
Normalized Drain to Source
Breakdown Voltage vs Junction Temperature
Figure 12. Capacitance vs Drain to Source
Voltage
0.1
1
10
50
10
100
1000
2000
f = 1MHz
VGS = 0V
Crss
Coss
Ciss
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
Figure 13.
0
3
6
9
12
15
0
2
4
6
8
10
ID = 4.3A
VDD = 40V
VDD = 20V
VDD = 30V
Qg, GATE CHARGE(nC)
Gate Charge vs Gate to Source Voltage
Figure 14.
Typical Characteristics


Số phần tương tự - FDC5661N_F085

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDC5661N FAIRCHILD-FDC5661N Datasheet
425Kb / 7P
   N-Channel Logic Level PowerTrench짰 MOSFET 60V, 4A, 60m廓
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDC5661N VBSEMI-FDC5661N Datasheet
1Mb / 7P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
TECH PUBLIC Electronics...
FDC5661N TECHPUBLIC-FDC5661N Datasheet
1Mb / 3P
   60V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDC5661N_F085

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
FDMS9408L-F085 ONSEMI-FDMS9408L-F085 Datasheet
566Kb / 7P
   N-Channel Logic Level PowerTrench짰 MOSFET
August-2017, Rev. 2
FDD9407L-F085 ONSEMI-FDD9407L-F085 Datasheet
545Kb / 7P
   N-Channel Logic Level PowerTrench짰 MOSFET
August-2017, Rev. 2
FDMS9411L-F085 ONSEMI-FDMS9411L-F085 Datasheet
466Kb / 6P
   N-Channel Logic Level PowerTrench짰 MOSFET
August-2017, Rev. 2
logo
Fairchild Semiconductor
FDB8860 FAIRCHILD-FDB8860_08 Datasheet
343Kb / 7P
   N-Channel Logic Level PowerTrench짰 MOSFET
FDB8832_F085 FAIRCHILD-FDB8832_F085 Datasheet
404Kb / 7P
   N-Channel Logic Level PowerTrench짰 MOSFET
FDB8860_F085 FAIRCHILD-FDB8860_F085 Datasheet
158Kb / 7P
   N-Channel Logic Level PowerTrench짰 MOSFET
FDD24AN06L_F085 FAIRCHILD-FDD24AN06L_F085 Datasheet
861Kb / 8P
   N-Channel Logic Level PowerTrench짰 MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDB9403L-F085 ONSEMI-FDB9403L-F085 Datasheet
537Kb / 7P
   N-Channel Logic Level PowerTrench짰 MOSFET
August-2017, Rev. 2
FDMS9410L-F085 ONSEMI-FDMS9410L-F085 Datasheet
613Kb / 7P
   N-Channel Logic Level PowerTrench짰 MOSFET
August-2017, Rev. 2
logo
Fairchild Semiconductor
FDS6680A FAIRCHILD-FDS6680A_12 Datasheet
202Kb / 5P
   Single N-Channel, Logic Level, PowerTrench짰 MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com