công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4003S bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Bruckewell Technology LTD

tên linh kiện 1N4003S
Giải thích chi tiết về linh kiện  STANDARD RECOVERY RECTIFIERS
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BWTECH [Bruckewell Technology LTD]
Trang chủ  http://www.bruckewell-semi.com
Logo BWTECH - Bruckewell Technology LTD

1N4003S bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Bruckewell Technology LTD

  1N4003S Datasheet HTML 1Page - Bruckewell Technology LTD 1N4003S Datasheet HTML 2Page - Bruckewell Technology LTD 1N4003S Datasheet HTML 3Page - Bruckewell Technology LTD 1N4003S Datasheet HTML 4Page - Bruckewell Technology LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
1N4001S-7S
STANDARD RECOVERY RECTIFIERS
Publication Order Number: [1n4001S-7S]
© Bruckewell Technology Corporation Rev. A -2014
Description
These Axial Leaded Rectifiers are used for
General-Purpose Low-Power Applications
Features
Low cost
Diffused junction
Low forward voltage drop
Low reverse leakage current
High current capability
The plastic material carries UL recognition 94V-0
Mechanical Data
Case: JEDEC A-405 molded plastic
Polarity: Color band denotes cathode
Weight: 0.008 ounces , 0.22 grams
Mounting position :Any
Packing & Order Information
3,000/Reel
Graphic symbol
MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Tc=25°C)
Parameter
Symbol
1N
4001S
1N
4002S
1N
4003S
1N
4004S
1N
4005S
1N
4006S
1N
4007S
Unit
Peak Repetitive Reverse Voltage
Working
Peak Reverse Voltage DC Blockng
Voltage
VRRM
VRMW
VR
50
100
200
400
600
800
1000
V
Non-Repetitive Peak Reverse
Voltage(halfwave, single
phase, 60Hz)
VRSM
60
120
240
480
720
1000
1200
V
RMS Reverse Voltage
VR(RMS)
35
70
140
280
420
560
700
V
Average Rectified Current at
Half Wave(0.375" Lead Length at
Ta=75°C)
IO
1
A
Non-Repetitive Peak Surge Current
8.3ms single half sine-wave
superimposed on rated Load
IFSM
30
A


Số phần tương tự - 1N4003S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
1N4003S PANJIT-1N4003S Datasheet
53Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
Diotec Semiconductor
1N4003S DIOTEC-1N4003S Datasheet
129Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
logo
Diotech Company.
1N4003S DIOTECH-1N4003S Datasheet
666Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N4003S TSC-1N4003S Datasheet
198Kb / 4P
   Silicon Rectifiers
logo
Transys Electronics
1N4003S TRSYS-1N4003S Datasheet
148Kb / 3P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - 1N4003S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Digitron Semiconductors
A14A DIGITRON-A14A Datasheet
106Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIERS
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
GL341A PACELEADER-GL341A Datasheet
383Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIERS
logo
Continental Device Indi...
1N4001 CDIL-1N4001 Datasheet
303Kb / 3P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIERS
logo
Digitron Semiconductors
1N3208 DIGITRON-1N3208 Datasheet
136Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIERS
BY448 DIGITRON-BY448 Datasheet
100Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIERS
UT2005 DIGITRON-UT2005 Datasheet
157Kb / 3P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIERS
1N3670A DIGITRON-1N3670A Datasheet
162Kb / 3P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIERS
1N3611 DIGITRON-1N3611 Datasheet
548Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIERS
1N4001 DIGITRON-1N4001 Datasheet
150Kb / 3P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIERS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N3288A NJSEMI-1N3288A Datasheet
61Kb / 1P
   Rectifiers Standard Recovery
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com