công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5821 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd .

tên linh kiện 1N5821
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GWSEMI [Goodwork Semiconductor Co., Ltd .]
Trang chủ  http://www.goodwork.com.tw/
Logo GWSEMI - Goodwork Semiconductor Co., Ltd .

1N5821 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd .

  1N5821 Datasheet HTML 1Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd . 1N5821 Datasheet HTML 2Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd .  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
0.1
1.0
.01
10
50
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (1N5820 THRU 1N5822)
FIG.1-TYPICAL FORWARD
CHARACTERISTICS
FIG.2-TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE
FIG.4-MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD
SURGE CURRENT
FIG.5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE,(V)
FORWARD VOLTAGE,(V)
Pulse Width 300us
1% Duty Cycle
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0
700
600
500
400
300
200
100
0
40
20
60
100
80
.01
.05
.1
.5
1
5
10
50
100
.1
.3
.5
.7
.9
1.1
1.3
1.5
3.0
Single Phase
Half Wave 60Hz
Resistive Or Inductive Load
0.375"(9.5mm) Lead Length
LEAD TEMPERATURE ( C)
Tj=25 C
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
1
10
5
50
100
Tj=25 C
8.3ms Single Half
Sine Wave
JEDEC method
.1
1.0
10
100
FIG.3 - TYPICAL REVERSE
CHARACTERISTICS
PERCENTAGE RATED PEAK REVERSE VOLTAGE
0
20
40
60
80
100 120 140
.01
Tj=25 C
Tj=100 C
23


Số phần tương tự - 1N5821

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
1N5821 MOTOROLA-1N5821 Datasheet
168Kb / 6P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS 3.0 AMPERES 20, 30, 40 VOLTS
logo
Kingtronics Internation...
1N5821 KINGTRONICS-1N5821 Datasheet
170Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N5821 TSC-1N5821 Datasheet
63Kb / 2P
   3.0 AMPS. Schottky Barrier Rectifiers
logo
Microsemi Corporation
1N5821 MICROSEMI-1N5821 Datasheet
1Mb / 8P
   3 Amp Axial Schottky Barrier Rectifiers
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
1N5821 SECOS-1N5821 Datasheet
119Kb / 2P
   VOLTAGE 20V ~ 40V 3.0AMP Schottky Barrier Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - 1N5821

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM3200B SECOS-SM3200B_11 Datasheet
102Kb / 2P
   3.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
logo
Formosa MS
SR320P FORMOSA-SR320P Datasheet
62Kb / 2P
   3.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SR3200 SECOS-SR3200_05 Datasheet
147Kb / 2P
   3.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
logo
First Components Intern...
SMC320 FCI-SMC320 Datasheet
127Kb / 2P
   3.0 Amp SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM3200B SECOS-SM3200B_15 Datasheet
89Kb / 2P
   3.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
logo
Nanjing International G...
SR3100.VF0.751 DGNJDZ-SR3100.VF0.751 Datasheet
239Kb / 2P
   3.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR3100-3A-751-DO-27 DGNJDZ-SR3100-3A-751-DO-27 Datasheet
273Kb / 2P
   3.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR3100-3A-DO-27 DGNJDZ-SR3100-3A-DO-27 Datasheet
256Kb / 2P
   3.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR3200V-3A-DO-27 DGNJDZ-SR3200V-3A-DO-27 Datasheet
256Kb / 2P
   3.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR360-3A-DO-27 DGNJDZ-SR360-3A-DO-27 Datasheet
256Kb / 2P
   3.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
DIYI Electronic Technol...
1N5820U DYELEC-1N5820U Datasheet
708Kb / 2P
   3.0 AMP. Schottky Barrier Rectifiers
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com