công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD1819A bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD1819A
Giải thích chi tiết về linh kiện  AC 97 SoundPort Codec
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD1819A bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD1819A_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD1819A_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD1819A_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD1819A_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD1819A_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD1819A_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD1819A_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD1819A_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD1819A_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 28 page
background image
AD1819A
–8–
REV. 0
PIN CONFIGURATION
48-Terminal TQFP
(ST-48)
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
48 47 46 45 44
39 38 37
43 42 41 40
PIN 1
IDENTIFIER
TOP VIEW
(Not to Scale)
LINE_OUT_R
LINE_OUT_L
CX3D
RX3D
FILT_L
FILT_R
AFILT2
DVDD1
XTL_IN
XTL_OUT
SDATA_OUT
BIT_CLK
SDATA_IN
SYNC
RESET
PC_BEEP
NC = NO CONNECT
AFILT1
AD1819A
DVSS1
DVSS2
DVDD2
VREFOUT
VREF
AVSS1
AVDD1
PIN FUNCTION DESCRIPTIONS
Digital I/O
Pin Name
TQFP
I/O
Description
XTL_IN
2
I
24.576 MHz Crystal or Clock Input
XTL_OUT
3
O
24.576 MHz Crystal Output
SDATA_OUT
5
I
Serial Data Output. Serial, Time Division Multiplexed, AD1819A Input Stream
BIT_CLK
6
O/I*
Bit Clock Input, 12.288 MHz Serial Data Clock. Daisy Chain Output Clock
SDATA_IN
8
O
Serial Data Input. Serial, Time Division Multiplexed, AD1819A Output Stream
SYNC
10
I
48 kHz Fixed Rate Sample Sync Clock
RESET
11
I
Reset. AC-Link Master Hardware Reset
*Input if the AD1819A is configured as Slave 1 or Slave 2.
Daisy Chain Connections
Pin Name
TQFP
I/O
Description
CS0
45
I
Daisy Chain Codec Select
CS1
46
I
Daisy Chain Codec Select
CHAIN_IN
47
I
Daisy Chain Data Input
CHAIN_CLK
48
I/O*
24.576 MHz Buffered Clock Input/Output
*Output when configured as Master. Input when configured as Slave 1 or Slave 2.
OBSOLETE


Số phần tương tự - AD1819A_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD1819 AD-AD1819 Datasheet
245Kb / 28P
   AC??7 SoundPort Codec
REV. 0
AD1819B AD-AD1819B Datasheet
245Kb / 28P
   AC??7 SoundPort Codec
REV. 0
AD1819BJST AD-AD1819BJST Datasheet
245Kb / 28P
   AC??7 SoundPort Codec
REV. 0
AD1819B AD-AD1819B_15 Datasheet
249Kb / 28P
   AC97 SoundPort Codec
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD1819A_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD1819B AD-AD1819B Datasheet
245Kb / 28P
   AC??7 SoundPort Codec
REV. 0
AD1981A AD-AD1981A_15 Datasheet
188Kb / 24P
   AC 97 SoundMAX Codec
REV. 0
AD1881JST AD-AD1881JST Datasheet
5Mb / 22P
   AC 97 SoundMAX Codec
REV. 0
AD1888 AD-AD1888_05 Datasheet
662Kb / 32P
   AC 97 SoundMAX Codec
REV. A
AD1885 AD-AD1885_15 Datasheet
292Kb / 27P
   AC 97 SoundMAX Codec
REV. 0
AD1887 AD-AD1887_15 Datasheet
160Kb / 16P
   AC 97 SoundMAX Codec
REV. 0
ADSP-1981BL AD-ADSP-1981BL Datasheet
969Kb / 32P
   AC 97 SoundMAX Codec
REV. A
AD1980JST-REEL AD-AD1980JST-REEL Datasheet
524Kb / 32P
   AC 97 SoundMAX Codec
REV. 0
AD1886A AD-AD1886A_15 Datasheet
261Kb / 28P
   AC 97 SoundMAX Codec
REV. 0
ADSP-1981BL AD-ADSP-1981BL_15 Datasheet
970Kb / 32P
   AC 97 SoundMAX Codec
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com