công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM5100B bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd .

tên linh kiện SM5100B
Giải thích chi tiết về linh kiện  5.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GWSEMI [Goodwork Semiconductor Co., Ltd .]
Trang chủ  http://www.goodwork.com.tw/
Logo GWSEMI - Goodwork Semiconductor Co., Ltd .

SM5100B bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd .

  SM5100B Datasheet HTML 1Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd . SM5100B Datasheet HTML 2Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd .  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
0.1
1.0
.01
10
50
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (SM520B THRU SM5100B)
FIG.2-TYPICAL FORWARD
CHARACTERISTICS
FIG.1-TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE
FIG.3-MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD
SURGE CURRENT
FIG.4-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE,(V)
Pulse Width 300us
1% Duty Cycle
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0
700
600
500
400
300
200
100
0
100
50
150
250
200
.01
.05
.1
.5
1
5
10
50
100
.1
.3
.5
.7
.9
1.1
1.3
1.5
3.0
Tj=25 C
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
1
10
5
50
100
Tj=25 C
8.3ms Single Half
Sine Wave
JEDEC method
FORWARD VOLTAGE,(V)
LEAD TEMPERATURE ( C)
FIG.5 - TYPICAL REVERSE
CHARACTERISTICS
.1
1.0
10
100
PERCENTAGE RATED PEAK REVERSE VOLTAGE
0
20
40
60
80
100 120 140
.01
Tj=25 C
Tj=100 C
431


Số phần tương tự - SM5100B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM5100B SECOS-SM5100B Datasheet
292Kb / 2P
   5.0AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SM5100B SECOS-SM5100B Datasheet
561Kb / 2P
   5.0Amp Schottky Barrier Rectifiers
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
SM5100B TAYCHIPST-SM5100B Datasheet
3Mb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Leshan Radio Company
SM5100B LRC-SM5100B Datasheet
172Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM5100B SECOS-SM5100B Datasheet
553Kb / 2P
   5.0Amp Schottky Barrier Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - SM5100B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SCD52 SECOS-SCD52_15 Datasheet
470Kb / 2P
   5.0 AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SK54BL SECOS-SK54BL_15 Datasheet
165Kb / 2P
   5.0 Amp Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Goodwork Semiconductor ...
SM520C GWSEMI-SM520C Datasheet
65Kb / 2P
   5.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Nanjing International G...
SS58-5A-80V-DO-214AA DGNJDZ-SS58-5A-80V-DO-214AA Datasheet
249Kb / 2P
   5.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SS515-150V-DO-214AB DGNJDZ-SS515-150V-DO-214AB Datasheet
266Kb / 2P
   5.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SS520-200V-DO-214AA DGNJDZ-SS520-200V-DO-214AA Datasheet
249Kb / 2P
   5.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SS520F-200V.SMAF DGNJDZ-SS520F-200V.SMAF Datasheet
517Kb / 2P
   5.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SK54.5A-DO-214AB DGNJDZ-SK54.5A-DO-214AB Datasheet
216Kb / 2P
   5.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SK52.5A-DO-214AB DGNJDZ-SK52.5A-DO-214AB Datasheet
216Kb / 2P
   5.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SS52-20V-DO-214AB DGNJDZ-SS52-20V-DO-214AB Datasheet
266Kb / 2P
   5.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
UNIOHM CORPORATION
SM520C UNIOHM-SM520C Datasheet
66Kb / 2P
   5.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com