công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST3045C bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

tên linh kiện ST3045C
Giải thích chi tiết về linh kiện  SCHOTTKY RECTIFIER
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SMC [Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.smc-diodes.com/
Logo SMC - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

ST3045C bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

  ST3045C Datasheet HTML 1Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd ST3045C Datasheet HTML 2Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd ST3045C Datasheet HTML 3Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd ST3045C Datasheet HTML 4Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd ST3045C Datasheet HTML 5Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd ST3045C Datasheet HTML 6Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd ST3045C Datasheet HTML 7Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
SANGDEST
MICROELECTRONICS
Technical Data
Green Products
Data Sheet N1311, Rev. B
• Weiqi Street, Airport Development Zone, Jiangning District, Nanjing, China 211113
(86) 25-87123907
• FAX (86) 25-87123900 • World Wide Web Site - http://www.sangdest.com.cn • E-Mail Address - sales@ sangdest.com.cn •
ST3045C
STB3045C
STF3045C
ST3045C/STB3045C/STF3045C
SCHOTTKY RECTIFIER
Applications:
Switching power supply
Converters
Free-Wheeling diodes
Reverse battery protection
Features:
150 °C T J operation
Center tap configuration
Ultralow forward voltage drop
High purity, high temperature epoxy encapsulation for enhanced
mechanical strength and moisture resistance
High frequency operation
Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
This is a Pb − Free Device
All SMC parts are traceable to the wafer lot
Additional testing can be offered upon request
Mechanical Dimensions: In Inches / mm
TO-220AB
Case styles
ST3045C
TO-220AB
STB3045C
D
2PAK
STF3045C
ITO-220AB


Số phần tương tự - ST3045C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SMC Diode Solutions Co....
ST3045C SMCDIODE-ST3045C Datasheet
370Kb / 6P
   SCHOTTKY RECTIFIER
Rev. C
More results

Mô tả tương tự - ST3045C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Solid States Devices, I...
SED120LB100 SSDI-SED120LB100_1 Datasheet
98Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
Yangzhou yangjie electr...
SS22A YANGJIE-SS22A Datasheet
168Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
International Rectifier
MBRB1035PBF IRF-MBRB1035PBF Datasheet
201Kb / 7P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Sirectifier Semiconduct...
MBR3060CT SIRECTIFIER-MBR3060CT Datasheet
133Kb / 2P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
International Rectifier
153CNQ100 IRF-153CNQ100 Datasheet
64Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
30CLJQ100 IRF-30CLJQ100 Datasheet
51Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
30LJQ150 IRF-30LJQ150 Datasheet
51Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
FMKA130L FAIRCHILD-FMKA130L Datasheet
63Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
International Rectifier
160CNQ IRF-160CNQ Datasheet
89Kb / 5P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Sensitron
SHD125044P SENSITRON-SHD125044P Datasheet
84Kb / 3P
   SCHOTTKY RECTIFIER
163CMQ SENSITRON-163CMQ Datasheet
143Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com