công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD1815 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD1815
Giải thích chi tiết về linh kiện  SoundComm Controller
Download  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD1815 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Devices

  AD1815_15 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD1815_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD1815_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD1815_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD1815_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD1815_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD1815_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD1815_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD1815_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 44 page
background image
AD1815
–4–
REV. 0
DIGITAL DECIMATION AND INTERPOLATION FILTERS*
Parameter
Min
Typ
Max
Units
Audio Passband
0
0.4
× F
S
Hz
Audio Passband Ripple
±0.09
dB
Audio Transition Band
0.4
× F
S
0.6
× F
S
Hz
Audio Stopband
0.6
× F
S
Hz
Audio Stopband Rejection
82
dB
Modem Passband
0
0.4
× F
S
Hz
Modem Passband Ripple
±0.2
dB
Modem Transition Band
0.442
× F
S
0.542
× F
S
Hz
Modem Stopband
0.542
× F
S
Hz
Modem Stopband Rejection (3 dB Roll Off After Stop Band Edge)
78
dB
Audio Group Delay
12/FS
sec
Modem Group Delay
18/FS
sec
Group Delay Variation Over Passband
0.0
µs
ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS
Parameter
Min
Typ
Max
Units
Resolution
16
Bits
Audio Dynamic Range (–60 dB Input THD+N Referenced to
Full-Scale, A-Weighted)
80
82
dB
Audio THD+N (Referenced to Full Scale)
0.036
%
–74
–70
dB
Modem Dynamic Range (–60 dB Input THD+N Referenced to
Full Scale, FS = 12.8 kHz)
85
89
dB
Modem THD+N (Referenced to Full Scale, FS = 12.8 kHz)
0.025
%
–75
–72
dB
Signal-to-Intermodulation Distortion* (CCIF Method)
85
dB
ADC Crosstalk*
Line Inputs (Input L, Ground R, Read R; Input R, Ground L Read L)
–90
–80
dB
Line to MIC (Input LINE, Ground and Select MIC, Read ADC)
–90
–80
dB
Line to SYNTH
–90
–80
dB
Line to CD
–90
–80
dB
Line to VID
–90
–80
dB
Gain Error (Full-Scale Span Relative to Nominal Input Voltage)
±10
%
Interchannel Gain Mismatch (Difference of Gain Errors)
±1dB
ADC Offset Error
±5mV


Số phần tương tự - AD1815_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD1815JS AD-AD1815JS Datasheet
3Mb / 44P
   Sound Comm Controleer
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD1815_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD1843 AD-AD1843 Datasheet
848Kb / 64P
   Serial-Port 16-Bit SoundComm Codec
REV. 0
AD1843 AD-AD1843_15 Datasheet
1Mb / 64P
   Serial-Port 16-Bit SoundComm Codec
REV. 0
logo
Power-One
XCS POWER-ONE-XCS Datasheet
36Kb / 2P
   Controller
logo
Hitachi Semiconductor
H2570 HITACHI-H2570 Datasheet
114Kb / 2P
   CONTROLLER
logo
Festo Corporation.
4252742 FESTO-4252742 Datasheet
84Kb / 3P
   Controller
4252744 FESTO-4252744 Datasheet
85Kb / 3P
   Controller
logo
TT Electronics.
DS3019 TTELEC-DS3019 Datasheet
310Kb / 2P
   Controller
logo
Festo Corporation.
5226780 FESTO-5226780 Datasheet
76Kb / 2P
   Controller
logo
ON Semiconductor
FUSB3301 ONSEMI-FUSB3301 Datasheet
112Kb / 7P
   Controller for Controller for Adapters
March, 2018 ??Rev. 2
logo
OKI electronic componet...
MSM9225B OKI-MSM9225B Datasheet
116Kb / 16P
   CAN (Controller Area Network) Controller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com